công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32U073M8U3TR bảng dữ liệu(PDF) 127 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32U073M8U3TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M0 32-bit MCU, up to 256-Kbyte flash memory, 40-Kbyte SRAM, USB, LCD
PDF  146 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32U073M8U3TR bảng dữ liệu(HTML) 127 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32U073M8U3TR Datasheet HTML 123Page - STMicroelectronics STM32U073M8U3TR Datasheet HTML 124Page - STMicroelectronics STM32U073M8U3TR Datasheet HTML 125Page - STMicroelectronics STM32U073M8U3TR Datasheet HTML 126Page - STMicroelectronics STM32U073M8U3TR Datasheet HTML 127Page - STMicroelectronics STM32U073M8U3TR Datasheet HTML 128Page - STMicroelectronics STM32U073M8U3TR Datasheet HTML 129Page - STMicroelectronics STM32U073M8U3TR Datasheet HTML 130Page - STMicroelectronics STM32U073M8U3TR Datasheet HTML 131Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 127 / 146 page
background image
Figure 46. UFBGA64 - Footprint example
Dsm
Dpad
Table 98. UFBGA64 - Recommended PCB design rules (0.50 mm pitch BGA)
Dimension
Recommended values
Pitch
0.50 mm
Dpad
0.280 mm
Dsm
0.370 mm typ. (depends on the soldermask registration
tolerance)
Stencil opening
0.280 mm aperture diameter
Stencil thickness
Between 0.100 mm and 0.125 mm
Pad trace width
0.100 mm
STM32U073x8/B/C
Package information
DS14548 - Rev 2
page 127/146



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com