công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32U073M8U3TR bảng dữ liệu(PDF) 106 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32U073M8U3TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M0 32-bit MCU, up to 256-Kbyte flash memory, 40-Kbyte SRAM, USB, LCD
PDF  146 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32U073M8U3TR bảng dữ liệu(HTML) 106 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32U073M8U3TR Datasheet HTML 102Page - STMicroelectronics STM32U073M8U3TR Datasheet HTML 103Page - STMicroelectronics STM32U073M8U3TR Datasheet HTML 104Page - STMicroelectronics STM32U073M8U3TR Datasheet HTML 105Page - STMicroelectronics STM32U073M8U3TR Datasheet HTML 106Page - STMicroelectronics STM32U073M8U3TR Datasheet HTML 107Page - STMicroelectronics STM32U073M8U3TR Datasheet HTML 108Page - STMicroelectronics STM32U073M8U3TR Datasheet HTML 109Page - STMicroelectronics STM32U073M8U3TR Datasheet HTML 110Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 106 / 146 page
background image
Figure 30. USART timing diagram in SPI slave mode
NSS input
CPHA=0
CPOL=0
CPHA=0
CPOL=1
TX output
RX input
th(RX)
tw(CKL)
tw(CKH)
1/fCK
th(NSS)
tsu(NSS)
tv(TX)
Next bits IN
Last bit OUT
First bit IN
First bit OUT
Next bits OUT
th(TX)
Last bit IN
tsu(RX)
6.3.29
SPI characteristics
Unless otherwise specified, the parameters given in Table 87 for SPI are derived from tests performed under the
ambient temperature, fPCLKx frequency and supply voltage conditions summarized in Section 6.3.1: General
operating conditions.
•
Output speed is set to OSPEEDRy[1:0] = 11
•
Capacitive load C = 30 pF
•
Measurement points are done at CMOS levels: 0.5 × VDD
Refer to Section 6.3.14: I/O port characteristics for more details on the input/output alternate function
characteristics (NSS, SCK, MOSI, MISO for SPI).
STM32U073x8/B/C
Electrical characteristics
DS14548 - Rev 2
page 106/146



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com