| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F446VC bảng dữ liệu(PDF) 151 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F446VC bảng dữ liệu(HTML) 151 Page - STMicroelectronics |
|
151 / 202 page ![]() DocID027107 Rev 6 151/202 STM32F446xC/E Electrical characteristics 175 Figure 49. 12-bit buffered/non-buffered DAC 1. The DAC integrates an output buffer that can be used to reduce the output impedance and to drive external loads directly without the use of an external operational amplifier. The buffer can be bypassed by configuring the BOFFx bit in the DAC_CR register. |