công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L452VCU3TR bảng dữ liệu(PDF) 185 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L452VCU3TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power ARM® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 100DMIPS, up to 512KB Flash, 160KB SRAM, analog, audio, ext. SMPS
PDF  210 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L452VCU3TR bảng dữ liệu(HTML) 185 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L452VCU3TR Datasheet HTML 181Page - STMicroelectronics STM32L452VCU3TR Datasheet HTML 182Page - STMicroelectronics STM32L452VCU3TR Datasheet HTML 183Page - STMicroelectronics STM32L452VCU3TR Datasheet HTML 184Page - STMicroelectronics STM32L452VCU3TR Datasheet HTML 185Page - STMicroelectronics STM32L452VCU3TR Datasheet HTML 186Page - STMicroelectronics STM32L452VCU3TR Datasheet HTML 187Page - STMicroelectronics STM32L452VCU3TR Datasheet HTML 188Page - STMicroelectronics STM32L452VCU3TR Datasheet HTML 189Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 185 / 210 page
background image
DocID029968 Rev 3
185/210
STM32L452xx
Electrical characteristics
186
Figure 38. SDIO high-speed mode
CMD, D outputs (referenced to CK) in SD default mode
tOVD
Output valid default time SD
fPP = 50 MHz
-
2
3
ns
tOHD
Output hold default time SD
fPP = 50 MHz
0
-
-
ns
1. Guaranteed by characterization results.
Table 99. eMMC dynamic characteristics, VDD = 1.71 V to 1.9 V(1)(2)
1. Guaranteed by characterization results.
2. CLOAD = 20pF.
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
fPP
Clock frequency in data transfer mode
-
0
-
50
MHz
-
SDIO_CK/fPCLK2 frequency ratio
-
-
-
4/3
-
tW(CKL)
Clock low time
fPP = 50 MHz
8
10
-
ns
tW(CKH)
Clock high time
fPP = 50 MHz
8
10
-
ns
CMD, D inputs (referenced to CK) in eMMC mode
tISU
Input setup time HS
fPP = 50 MHz
0
-
-
ns
tIH
Input hold time HS
fPP = 50 MHz
1.5
-
-
ns
CMD, D outputs (referenced to CK) in eMMC mode
tOV
Output valid time HS
fPP = 50 MHz
-
13.5
15
ns
tOH
Output hold time HS
fPP = 50 MHz
9
-
-
ns
Table 98. SD / MMC dynamic characteristics, VDD=2.7 V to 3.6 V(1) (continued)
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com