công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L452CEU6TR bảng dữ liệu(PDF) 110 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L452CEU6TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power ARM® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 100DMIPS, up to 512KB Flash, 160KB SRAM, analog, audio, ext. SMPS
PDF  210 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L452CEU6TR bảng dữ liệu(HTML) 110 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L452CEU6TR Datasheet HTML 106Page - STMicroelectronics STM32L452CEU6TR Datasheet HTML 107Page - STMicroelectronics STM32L452CEU6TR Datasheet HTML 108Page - STMicroelectronics STM32L452CEU6TR Datasheet HTML 109Page - STMicroelectronics STM32L452CEU6TR Datasheet HTML 110Page - STMicroelectronics STM32L452CEU6TR Datasheet HTML 111Page - STMicroelectronics STM32L452CEU6TR Datasheet HTML 112Page - STMicroelectronics STM32L452CEU6TR Datasheet HTML 113Page - STMicroelectronics STM32L452CEU6TR Datasheet HTML 114Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 110 / 210 page
background image
Table 43. Current consumption in Sleep, Flash ON and power supplied by external SMPS
(VDD12 = 1.10 V)
Symbol
Parameter
Conditions(1)
TYP
Unit
-fHCLK
25 °C
55 °C
85 °C
105 °C 125 °C
IDD_ALL(Sleep)
Supply current in sleep mode,
fHCLK = fHSE up to 48 MHz included, bypass
mode
pll ON above
48 MHz all peripherals disable
80 MHz
0.83
0.84
0.88
0.95
1.10
mA
72 MHz
0.75
0.77
0.81
0.88
1.01
64 MHz
0.68
0.68
0.74
0.81
0.93
48 MHz
0.50
0.50
0.56
0.63
0.77
32 MHz
0.35
0.36
0.41
0.47
0.61
24 MHz
0.28
0.29
0.33
0.40
0.54
16 MHz
0.20
0.21
0.25
0.32
0.45
8 MHz
0.13
0.14
0.18
0.25
0.40
4 MHz
0.09
0.10
0.14
0.22
0.36
2 MHz
0.07
0.08
0.13
0.20
0.34
1 MHz
0.06
0.07
0.11
0.19
0.33
100 kHz
0.05
0.06
0.11
0.18
0.32
1. All values are obtained by calculation based on measurements done without SMPS and using following parameters: SMPS input = 3.3 V, SMPS efficiency = 85%,
VDD12 = 1.10 V
Table 44. Current consumption in Low-power sleep modes, Flash in power-down
Symbol
Parameter
Conditions
TYP
MAX(1)
Unit
-
Voltage
scaling
fHCLK
25 °C 55 °C 85 °C
105 °C 125 °C 25 °C
55 °C
85 °C 105 °C 125 °C
IDD_ALL
(LPSleep)
Supply current
in low-power
sleep mode
fHCLK = fMSI
all peripherals disable
2 MHz
76.5
105
220
410
740
110
175
350
600
1250
µA
1 MHz
54.0
81.0
195
385
715
81.5
155
325
570
1200
400 kHz
28.0
64.5
175
370
695
60.5
130
305
555
1200
100 kHz
21.5
55.0
170
360
690
58.5
120
300
550
1200
1. Guaranteed by characterization results, unless otherwise specified.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com