công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L452CEU3P bảng dữ liệu(PDF) 196 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L452CEU3P
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power ARM® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 100DMIPS, up to 512KB Flash, 160KB SRAM, analog, audio, ext. SMPS
PDF  210 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L452CEU3P bảng dữ liệu(HTML) 196 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L452CEU3P Datasheet HTML 192Page - STMicroelectronics STM32L452CEU3P Datasheet HTML 193Page - STMicroelectronics STM32L452CEU3P Datasheet HTML 194Page - STMicroelectronics STM32L452CEU3P Datasheet HTML 195Page - STMicroelectronics STM32L452CEU3P Datasheet HTML 196Page - STMicroelectronics STM32L452CEU3P Datasheet HTML 197Page - STMicroelectronics STM32L452CEU3P Datasheet HTML 198Page - STMicroelectronics STM32L452CEU3P Datasheet HTML 199Page - STMicroelectronics STM32L452CEU3P Datasheet HTML 200Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 196 / 210 page
background image
Package information
STM32L452xx
196/10
DocID029968 Rev 3
7.4
UFBGA64 package information
Figure 49. UFBGA64 – 64-ball, 5 x 5 mm, 0.5 mm pitch ultra profile fine pitch ball grid
array
package outline
1. Drawing is not to scale.
Table 105. UFBGA64 – 64-ball, 5 x 5 mm, 0.5 mm pitch ultra profile fine pitch ball grid array
package mechanical data
Symbol
millimeters
inches(1)
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
A
0.460
0.530
0.600
0.0181
0.0209
0.0236
A1
0.050
0.080
0.110
0.0020
0.0031
0.0043
A2
0.400
0.450
0.500
0.0157
0.0177
0.0197
A3
0.080
0.130
0.180
0.0031
0.0051
0.0071
A4
0.270
0.320
0.370
0.0106
0.0126
0.0146
b
0.170
0.280
0.330
0.0067
0.0110
0.0130
D
4.850
5.000
5.150
0.1909
0.1969
0.2028
D1
3.450
3.500
3.550
0.1358
0.1378
0.1398
E
4.850
5.000
5.150
0.1909
0.1969
0.2028
E1
3.450
3.500
3.550
0.1358
0.1378
0.1398
e
-
0.500
-
-
0.0197
-



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com