công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L452CEU3P bảng dữ liệu(PDF) 134 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L452CEU3P
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power ARM® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 100DMIPS, up to 512KB Flash, 160KB SRAM, analog, audio, ext. SMPS
PDF  210 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L452CEU3P bảng dữ liệu(HTML) 134 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L452CEU3P Datasheet HTML 130Page - STMicroelectronics STM32L452CEU3P Datasheet HTML 131Page - STMicroelectronics STM32L452CEU3P Datasheet HTML 132Page - STMicroelectronics STM32L452CEU3P Datasheet HTML 133Page - STMicroelectronics STM32L452CEU3P Datasheet HTML 134Page - STMicroelectronics STM32L452CEU3P Datasheet HTML 135Page - STMicroelectronics STM32L452CEU3P Datasheet HTML 136Page - STMicroelectronics STM32L452CEU3P Datasheet HTML 137Page - STMicroelectronics STM32L452CEU3P Datasheet HTML 138Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 134 / 210 page
background image
Electrical characteristics
STM32L452xx
134/210
DocID029968 Rev 3
Figure 23. Typical current consumption versus MSI frequency
High-speed internal 48 MHz (HSI48) RC oscillator
Table 61. HSI48 oscillator characteristics(1)
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
fHSI48
HSI48 Frequency
VDD=3.0V, TA=30°C
-
48
-
MHz
TRIM
HSI48 user trimming step
-
-
0.11(2)
0.18(2)
%
USER TRIM
COVERAGE
HSI48 user trimming coverage
±32 steps
±3(3)
±3.5(3)
-%
DuCy(HSI48) Duty Cycle
-
45(2)
-55(2)
%
ACCHSI48_REL
Accuracy of the HSI48 oscillator
over temperature (factory
calibrated)
VDD = 3.0 V to 3.6 V,
TA = –15 to 85 °C
--
±3(3)
%
VDD = 1.65 V to 3.6 V,
TA = –40 to 125 °C
--
±4.5(3)
DVDD(HSI48)
HSI48 oscillator frequency drift
with VDD
VDD = 3 V to 3.6 V
-
0.025(3)
0.05(3)
%
VDD = 1.65 V to 3.6 V
-
0.05(3)
0.1(3)
tsu(HSI48)
HSI48 oscillator start-up time
-
-
2.5(2)
6(2)
μs
IDD(HSI48)
HSI48 oscillator power
consumption
--
340(2)
380(2)
μA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com