| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HT6215 bảng dữ liệu(PDF) 101 Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT6215 bảng dữ liệu(HTML) 101 Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. |
|
101 / 161 page ![]() HT6X1X 用户手册 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page101 of 161 Rev1.9 12 WDT 模块 12.1 概述 只有处于 Sleep 或 Hold 模式下,看门狗才可以通过关闭 WDT_EN 控制位而被关闭。 Watchdog Timer 是一个特殊的定时器,其时钟为内部低频 RC 时钟,计时器计满预定时间则发出 溢出脉冲,产生 WDT 复位信号或 WDT 中断信号;在溢出脉冲发生前将 Watchdog Timer 清零,则不会 发出 WDT 复位。特点如下: 采用硬件狗设计 SLEEP或者HOLD模式下WDT_EN开启/关闭可选 SLEEP或者HOLD模式下可以通过WDT唤醒复位 12.2 工作模式 当正常模式时WDT均被使能;当调试模式时关闭WDT计数,并且将WDT_CNT进行清零。 在 Normal 模式下: TEST JTAGWDTEN WDT 模块 0 0 关闭 1 X 开启(Sleep 或 Hold 模式 下由 WDT_EN 控制位决定) 在 Sleep 或 Hold 模式下: WDT_EN=0(CLKCTRL0.11=0),在 SLEEP 或 HOLD 模式下屏蔽掉 WDT 的 CLK,WDT 功能无效。 注意:当 WDT 被关闭时,需要同时对 WDT Counter 清零,确保 WDT 重新打开后,计时是从 0 开始 进行。 WDT_EN 的控制位对应到 WDT 的功能控制位: WDT_EN WDT 功能在 SLEEP 和 HODE 模式下的状态 1 开启 0 关闭 12.3 特殊功能寄存器列表 WDT 模块寄存器基地值:0x40010000 偏移地址 名称 读写方式 复位值 功能描述 0x00 WDTCFG R/W 0x00 看门狗 WDT 配置寄存器 |