| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HT6019 bảng dữ liệu(PDF) 155 Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT6019 bảng dữ liệu(HTML) 155 Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. |
|
155 / 161 page ![]() HT6X1X 用户手册 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page155 of 161 Rev1.9 CMSIS 函数 函数说明 __enable_irq() 使能全局中断 __disable_irq() 关闭全局中断 (注:NMI 和 HardFault 不会被屏蔽) void NVIC_EnableIRQ(IRQn_Type IRQn) 使能中断号为 IRQn 的中断 (注:需满足 IRQn>=0,对 IRQn<0 的中 断,没有中断使能位) void NVIC_DisableIRQ(IRQn_Type IRQn) 屏蔽中断号为 IRQn 的中断 (注:需满足 IRQn>=0,对 IRQn<0 的中 断,没有中断使能位) uint32_t NVIC_GetPendingIRQ(IRQn_Type IRQn) 获取中断号为 IRQn 中断的挂起状态 void NVIC_SetPendingIRQ(IRQn_Type IRQn) 设置中断号为 IRQn 中断的挂起状态 (注:如果对应的中断已经使能,则调用 此函数会触发芯片进入相应的中断处理程 序) void NVIC_ClearPendingIRQ(IRQn_Type IRQn) 清除中断号为 IRQn 中断的挂起状态 (注:进入相应中断处理程序后,中断挂 起状态会被自动清除) void NVIC_SetPriority(IRQn_Type IRQn, uint32_t priority) 设置中断号为 IRQn 中断的优先级 (注:NMI 和 HardFault 不可设置优先级, 优先级设置范围为 0x0—0x3) uint32_t NVIC_GetPriority(IRQn_Type IRQn) 获取中断号为 IRQn 的中断优先级 void NVIC_SystemReset(void) 系统软复位 uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks) 系统定时器配置 (注:ticks 不能超过 0xFFFFFF) 注:中断号 IRQn 详细见 8.1 中断向量说明 19 电气规格 19.1 DC 参数 符号 参数说明 测试条件 最小 典 型 最大 单 位 VCC 输入电源 输入电源引脚上的电压 2.2 5 5.5 V Vih 高电平输入电压 Reset 引脚,TEST 引脚 0.8VCC V Vih 高电平输入电压 PC9,PC10,PE0,PE3,PE6 0.6VCC V Vih 高电平输入电压 除 了 电 源 和 地 , 除 了 Reset , TEST , PC9,PC10,PE0,PE3, 0.7VCC V |