công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F427NEY6 bảng dữ liệu(PDF) 120 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F427NEY6
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM Cortex-M4 32b MCUFPU, 225DMIPS, up to 2MB Flash/2564KB RAM, USB OTG HS/FS, Ethernet, 17 TIMs, 3 ADCs, 20 comm. interfaces, camera & LCD-TFT
PDF  231 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F427NEY6 bảng dữ liệu(HTML) 120 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F427NEY6 Datasheet HTML 116Page - STMicroelectronics STM32F427NEY6 Datasheet HTML 117Page - STMicroelectronics STM32F427NEY6 Datasheet HTML 118Page - STMicroelectronics STM32F427NEY6 Datasheet HTML 119Page - STMicroelectronics STM32F427NEY6 Datasheet HTML 120Page - STMicroelectronics STM32F427NEY6 Datasheet HTML 121Page - STMicroelectronics STM32F427NEY6 Datasheet HTML 122Page - STMicroelectronics STM32F427NEY6 Datasheet HTML 123Page - STMicroelectronics STM32F427NEY6 Datasheet HTML 124Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 120 / 231 page
background image
Electrical characteristics
STM32F427xx STM32F429xx
120/231
DocID024030 Rev 6
Figure 30. Typical application with a 32.768 kHz crystal
6.3.10
Internal clock source characteristics
The parameters given in Table 41 and Table 42 are derived from tests performed under
ambient temperature and VDD supply voltage conditions summarized in Table 17.
High-speed internal (HSI) RC oscillator
Table 41. HSI oscillator characteristics (1)
1. VDD = 3.3 V, TA = –40 to 105 °C unless otherwise specified.
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
fHSI
Frequency
-
-
16
-
MHz
ACCHSI
HSI user-trimming step (2)
2. Guaranteed by design.
--
-
1
%
Accuracy of the HSI oscillator
TA = –40 to 105 °C(3)
3. Guaranteed by characterization results.
− 8-4.5
%
TA = –10 to 85 °C(3)
− 4-
4
%
TA = 25 °C(4)
4. Factory calibrated, parts not soldered.
− 1-
1
%
tsu(HSI)(2) HSI oscillator startup time
-
-
2.2
4
µs
IDD(HSI)(2)
HSI oscillator power
consumption
-
-
60
80
µA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com