công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F205IBT7V bảng dữ liệu(PDF) 167 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F205IBT7V
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM®-based 32-bit MCU, 150DMIPs, up to 1 MB Flash/1284KB RAM, USB OTG HS/FS, Ethernet, 17 TIMs, 3 ADCs, 15 comm. interfaces & camera
PDF  184 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F205IBT7V bảng dữ liệu(HTML) 167 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F205IBT7V Datasheet HTML 163Page - STMicroelectronics STM32F205IBT7V Datasheet HTML 164Page - STMicroelectronics STM32F205IBT7V Datasheet HTML 165Page - STMicroelectronics STM32F205IBT7V Datasheet HTML 166Page - STMicroelectronics STM32F205IBT7V Datasheet HTML 167Page - STMicroelectronics STM32F205IBT7V Datasheet HTML 168Page - STMicroelectronics STM32F205IBT7V Datasheet HTML 169Page - STMicroelectronics STM32F205IBT7V Datasheet HTML 170Page - STMicroelectronics STM32F205IBT7V Datasheet HTML 171Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 167 / 184 page
background image
DocID15818 Rev 15
167/184
STM32F20xxx
Package information
183
Figure 90. UFBGA176+25 - 201-ball, 10 x 10 mm, 0.65 mm pitch, ultra fine pitch ball
grid array package recommended footprint
eee
-
-
0.150
-
-
0.0059
fff
-
-
0.050
-
-
0.0020
1. Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits.
Table 94. UFBGA176+25 recommended PCB design rules (0.65 mm pitch BGA)
Dimension
Recommended values
Pitch
0.65 mm
Dpad
0.300 mm
Dsm
0.400 mm typ (depends on the soldermask
registration tolerance)
Stencil opening
0.300 mm
Stencil thickness
Between 0.100 mm and 0.125 mm
Pad trace width
0.100 mm
Table 93. UFBGA176+25, - 201-ball, 10 x 10 mm, 0.65 mm pitch,
ultra fine pitch ball grid array package mechanical data (continued)
Symbol
millimeters
inches(1)
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com