công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F205IBT7TR bảng dữ liệu(PDF) 123 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F205IBT7TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM®-based 32-bit MCU, 150DMIPs, up to 1 MB Flash/1284KB RAM, USB OTG HS/FS, Ethernet, 17 TIMs, 3 ADCs, 15 comm. interfaces & camera
PDF  184 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F205IBT7TR bảng dữ liệu(HTML) 123 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F205IBT7TR Datasheet HTML 119Page - STMicroelectronics STM32F205IBT7TR Datasheet HTML 120Page - STMicroelectronics STM32F205IBT7TR Datasheet HTML 121Page - STMicroelectronics STM32F205IBT7TR Datasheet HTML 122Page - STMicroelectronics STM32F205IBT7TR Datasheet HTML 123Page - STMicroelectronics STM32F205IBT7TR Datasheet HTML 124Page - STMicroelectronics STM32F205IBT7TR Datasheet HTML 125Page - STMicroelectronics STM32F205IBT7TR Datasheet HTML 126Page - STMicroelectronics STM32F205IBT7TR Datasheet HTML 127Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 123 / 184 page
background image
DocID15818 Rev 15
123/184
STM32F20xxx
Electrical characteristics
183
Figure 49. Ethernet SMI timing diagram
Table 64 gives the list of Ethernet MAC signals for the RMII and Figure 50 shows the
corresponding timing diagram.
Figure 50. Ethernet RMII timing diagram
Table 63. Dynamics characteristics: Ethernet MAC signals for SMI
Symbol
Rating
Min
Typ
Max
Unit
tMDC
MDC cycle time (2.38 MHz)
411
420
425
ns
td(MDIO) MDIO write data valid time
6
10
13
ns
tsu(MDIO) Read data setup time
12
-
-
ns
th(MDIO) Read data hold time
0
-
-
ns
Table 64. Dynamics characteristics: Ethernet MAC signals for RMII
Symbol
Rating
Min
Typ
Max
Unit
tsu(RXD)
Receive data setup time
1
-
-
ns
tih(RXD)
Receive data hold time
1.5
-
-
tsu(CRS)
Carrier sense set-up time
0
-
-
tih(CRS)
Carrier sense hold time
2
-
-
td(TXEN)
Transmit enable valid delay time
9
11
13
td(TXD)
Transmit data valid delay time
9
11.5
14
RMII_REF_CLK
RMII_TX_EN
RMII_TXD[1:0]
RMII_RXD[1:0]
RMII_CRS_DV
td(TXEN)
td(TXD)
tsu(RXD)
tsu(CRS)
tih(RXD)
tih(CRS)
ai15667



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com