công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F412REJ7 bảng dữ liệu(PDF) 117 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F412REJ7
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm®-Cortex®-M4 32b MCUFPU, 125 DMIPS, 1MB Flash, 256KB RAM, USB OTG FS, 17 TIMs, 1 ADC, 17 comm. interfaces
PDF  201 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F412REJ7 bảng dữ liệu(HTML) 117 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F412REJ7 Datasheet HTML 113Page - STMicroelectronics STM32F412REJ7 Datasheet HTML 114Page - STMicroelectronics STM32F412REJ7 Datasheet HTML 115Page - STMicroelectronics STM32F412REJ7 Datasheet HTML 116Page - STMicroelectronics STM32F412REJ7 Datasheet HTML 117Page - STMicroelectronics STM32F412REJ7 Datasheet HTML 118Page - STMicroelectronics STM32F412REJ7 Datasheet HTML 119Page - STMicroelectronics STM32F412REJ7 Datasheet HTML 120Page - STMicroelectronics STM32F412REJ7 Datasheet HTML 121Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 117 / 201 page
background image
DocID028087 Rev 7
117/201
STM32F412xE/G
Electrical characteristics
166
6.3.12
Memory characteristics
Flash memory
The characteristics are given at TA = -40 to 125 °C unless otherwise specified.
The devices are shipped to customers with the Flash memory erased.
Table 48. Flash memory characteristics
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
IDD
Supply current
Write / Erase 8-bit mode, VDD = 1.7 V
-
5
-
mA
Write / Erase 16-bit mode, VDD = 2.1 V
-
8
-
Write / Erase 32-bit mode, VDD = 3.3 V
-
12
-
Table 49. Flash memory programming
Symbol
Parameter
Conditions
Min(1)
Typ
Max(1) Unit
tprog
Word programming time
Program/erase parallelism
(PSIZE) = x 8/16/32
-16
100(2)
µs
tERASE16KB Sector (16 KB) erase time
Program/erase parallelism
(PSIZE) = x 8
-
400
800
ms
Program/erase parallelism
(PSIZE) = x 16
-
300
600
Program/erase parallelism
(PSIZE) = x 32
-
250
500
tERASE64KB Sector (64 KB) erase time
Program/erase parallelism
(PSIZE) = x 8
-
1200
2400
ms
Program/erase parallelism
(PSIZE) = x 16
-
700
1400
Program/erase parallelism
(PSIZE) = x 32
-
550
1100
tERASE128KB Sector (128 KB) erase time
Program/erase parallelism
(PSIZE) = x 8
-2
4
s
Program/erase parallelism
(PSIZE) = x 16
-1.3
2.6
Program/erase parallelism
(PSIZE) = x 32
-1
2
tME
Mass erase time
Program/erase parallelism
(PSIZE) = x 8
-16
32
s
Program/erase parallelism
(PSIZE) = x 16
-11
22
Program/erase parallelism
(PSIZE) = x 32
-8
16



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com