công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F412CEJ7PTR bảng dữ liệu(PDF) 187 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F412CEJ7PTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm®-Cortex®-M4 32b MCUFPU, 125 DMIPS, 1MB Flash, 256KB RAM, USB OTG FS, 17 TIMs, 1 ADC, 17 comm. interfaces
PDF  201 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F412CEJ7PTR bảng dữ liệu(HTML) 187 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F412CEJ7PTR Datasheet HTML 183Page - STMicroelectronics STM32F412CEJ7PTR Datasheet HTML 184Page - STMicroelectronics STM32F412CEJ7PTR Datasheet HTML 185Page - STMicroelectronics STM32F412CEJ7PTR Datasheet HTML 186Page - STMicroelectronics STM32F412CEJ7PTR Datasheet HTML 187Page - STMicroelectronics STM32F412CEJ7PTR Datasheet HTML 188Page - STMicroelectronics STM32F412CEJ7PTR Datasheet HTML 189Page - STMicroelectronics STM32F412CEJ7PTR Datasheet HTML 190Page - STMicroelectronics STM32F412CEJ7PTR Datasheet HTML 191Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 187 / 201 page
background image
DocID028087 Rev 7
187/201
STM32F412xE/G
Package information
196
7.7
UFBGA144 package information
Figure 78. UFBGA144 - 144-pin, 10 x 10 mm, 0.80 mm pitch, ultra fine pitch ball
grid array package outline
1. Drawing is not to scale.
Table 107. UFBGA144 - 144-pin, 10 x 10 mm, 0.80 mm pitch, ultra fine pitch ball
grid array package mechanical data
Symbol
millimeters
inches(1)
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
0.460
0.530
0.600
0.0181
0.0209
0.0236
A1
0.050
0.080
0.110
0.0020
0.0031
0.0043
A2
0.400
0.450
0.500
0.0157
0.0177
0.0197
A3
-
0.130
-
-
0.0051
-
A4
-
0.320
-
-
0.0126
-
b
0.360
0.400
0.440
0.0142
0.0157
0.0173
D
9.950
10.000
10.050
0.3917
0.3937
0.3957
D1
8.750
8.800
8.850
0.3445
0.3465
0.3484
E
9.950
10.000
10.050
0.3917
0.3937
0.3957
E1
8.750
8.800
8.850
0.3445
0.3465
0.3484
e
0.750
0.800
0.850
0.0295
0.0315
0.0335



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com