công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F412CEJ7PTR bảng dữ liệu(PDF) 165 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F412CEJ7PTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm®-Cortex®-M4 32b MCUFPU, 125 DMIPS, 1MB Flash, 256KB RAM, USB OTG FS, 17 TIMs, 1 ADC, 17 comm. interfaces
PDF  201 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F412CEJ7PTR bảng dữ liệu(HTML) 165 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F412CEJ7PTR Datasheet HTML 161Page - STMicroelectronics STM32F412CEJ7PTR Datasheet HTML 162Page - STMicroelectronics STM32F412CEJ7PTR Datasheet HTML 163Page - STMicroelectronics STM32F412CEJ7PTR Datasheet HTML 164Page - STMicroelectronics STM32F412CEJ7PTR Datasheet HTML 165Page - STMicroelectronics STM32F412CEJ7PTR Datasheet HTML 166Page - STMicroelectronics STM32F412CEJ7PTR Datasheet HTML 167Page - STMicroelectronics STM32F412CEJ7PTR Datasheet HTML 168Page - STMicroelectronics STM32F412CEJ7PTR Datasheet HTML 169Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 165 / 201 page
background image
DocID028087 Rev 7
165/201
STM32F412xE/G
Electrical characteristics
166
Figure 58. SDIO high-speed mode
Figure 59. SD default mode
Table 96. Dynamic characteristics: SD / MMC characteristics(1)(2)
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
fPP
Clock frequency in data transfer mode
-
0
-
50
MHz
-
SDIO_CK/fPCLK2 frequency ratio
-
-
-
8/3
-
tW(CKL)
Clock low time
fpp =50MHz
9.5
10.5
-
ns
tW(CKH)
Clock high time
fpp =50MHz
8.5
9.5
-
CMD, D inputs (referenced to CK) in MMC and SD HS mode
tISU
Input setup time HS
fpp =50MHz
4
-
-
ns
tIH
Input hold time HS
fpp =50MHz
2.5
-
-
CMD, D outputs (referenced to CK) in MMC and SD HS mode
tOV
Output valid time HS
fpp =50MHz
-
13
13.5
ns
tOH
Output hold time HS
fpp =50MHz
11
-
-



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com