công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F412CEH7PTR bảng dữ liệu(PDF) 104 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F412CEH7PTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm®-Cortex®-M4 32b MCUFPU, 125 DMIPS, 1MB Flash, 256KB RAM, USB OTG FS, 17 TIMs, 1 ADC, 17 comm. interfaces
PDF  201 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F412CEH7PTR bảng dữ liệu(HTML) 104 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F412CEH7PTR Datasheet HTML 100Page - STMicroelectronics STM32F412CEH7PTR Datasheet HTML 101Page - STMicroelectronics STM32F412CEH7PTR Datasheet HTML 102Page - STMicroelectronics STM32F412CEH7PTR Datasheet HTML 103Page - STMicroelectronics STM32F412CEH7PTR Datasheet HTML 104Page - STMicroelectronics STM32F412CEH7PTR Datasheet HTML 105Page - STMicroelectronics STM32F412CEH7PTR Datasheet HTML 106Page - STMicroelectronics STM32F412CEH7PTR Datasheet HTML 107Page - STMicroelectronics STM32F412CEH7PTR Datasheet HTML 108Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 104 / 201 page
background image
Electrical characteristics
STM32F412xE/G
104/201
DocID028087 Rev 7
APB2
AHB-APB2 bridge
0.09
0.07
0.08
µA/MHz
TIM1
6.83
6.46
5.81
TIM8
6.63
6.29
5.63
USART1
3.31
3.11
2.80
USART6
3.21
3.02
2.73
ADC1
3.51
3.31
2.98
SDIO
3.74
3.51
3.17
SPI1
1.47
1.36
1.23
SPI4
1.56
1.45
1.31
SYSCFG
0.54
0.49
0.45
TIM9
3.09
2.92
2.63
TIM10
1.91
1.79
1.61
TIM11
1.93
1.81
1.64
SPI5
1.54
1.44
1.30
DFSDM1
4.25
4.02
3.61
Bus Matrix
3.23
3.06
2.73
1. N is the number of stream enable (1...8).
Table 37. Peripheral current consumption (continued)
Peripheral
IDD (Typ)
Unit
Scale 1
Scale 2
Scale 3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com