công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD54HC299F.A bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

tên linh kiện CD54HC299F.A
Giải thích chi tiết về linh kiện  High-Speed CMOS Logic 8-Bit Universal Shift Register; Three-State
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

CD54HC299F.A bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

  CD54HC299F.A Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments CD54HC299F.A Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 2 page
background image
8
FIGURE 3. HC TRANSITION TIMES AND PROPAGATION
DELAY TIMES, COMBINATION LOGIC
FIGURE 4. HCT TRANSITION TIMES AND PROPAGATION
DELAY TIMES, COMBINATION LOGIC
FIGURE 5. HC SETUP TIMES, HOLD TIMES, REMOVAL TIME,
AND PROPAGATION DELAY TIMES FOR EDGE
TRIGGERED SEQUENTIAL LOGIC CIRCUITS
FIGURE 6. HCT SETUP TIMES, HOLD TIMES, REMOVAL TIME,
AND PROPAGATION DELAY TIMES FOR EDGE
TRIGGERED SEQUENTIAL LOGIC CIRCUITS
Test Circuits and Waveforms (Continued)
tPHL
tPLH
tTHL
tTLH
90%
50%
10%
50%
10%
INVERTING
OUTPUT
INPUT
GND
VCC
tr = 6ns
tf = 6ns
90%
tPHL
tPLH
tTHL
tTLH
2.7V
1.3V
0.3V
1.3V
10%
INVERTING
OUTPUT
INPUT
GND
3V
tr = 6ns
tf = 6ns
90%
trCL
tfCL
GND
VCC
GND
VCC
50%
90%
10%
GND
CLOCK
INPUT
DATA
INPUT
OUTPUT
SET, RESET
OR PRESET
VCC
50%
50%
90%
10%
50%
90%
tREM
tPLH
tSU(H)
tTLH
tTHL
tH(L)
tPHL
IC
CL
50pF
tSU(L)
tH(H)
trCL
tfCL
GND
3V
GND
3V
1.3V
2.7V
0.3V
GND
CLOCK
INPUT
DATA
INPUT
OUTPUT
SET, RESET
OR PRESET
3V
1.3V
1.3V
1.3V
90%
10%
1.3V
90%
tREM
tPLH
tSU(H)
tTLH
tTHL
tH(L)
tPHL
IC
CL
50pF
tSU(L)
1.3V
tH(H)
1.3V
CD54HC299, CD74HC299, CD54HCT299, CD74HCT299



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com