công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD54HC299F.A bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

tên linh kiện CD54HC299F.A
Giải thích chi tiết về linh kiện  High-Speed CMOS Logic 8-Bit Universal Shift Register; Three-State
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

CD54HC299F.A bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  CD54HC299F.A Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments CD54HC299F.A Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 2 page
background image
4
Quiescent Device
Current
ICC
VCC or
GND
0
6
-
-
8
-
80
-
160
µA
Three- State Leak-
age Current
VIL or VIH VO =VCC
or GND
-6
-
-
±0.5
-
±5-
±10
µA
HCT TYPES
High Level Input
Voltage
VIH
-
-
4.5 to
5.5
2-
-
2
-
2
-
V
Low Level Input
Voltage
VIL
-
-
4.5 to
5.5
-
-
0.8
-
0.8
-
0.8
V
High Level Output
Voltage
CMOS Loads
VOH
VIH or VIL
-0.02
4.5
4.4
-
-
4.4
-
4.4
-
V
High Level Output
Voltage
TTL Loads
-4
4.5
3.98
-
-
3.84
-
3.7
-
V
Low Level Output
Voltage
CMOS Loads
VOL
VIH or VIL
0.02
4.5
-
-
0.1
-
0.1
-
0.1
V
Low Level Output
Voltage
TTL Loads
4
4.5
-
-
0.26
-
0.33
-
0.4
V
Input Leakage
Current
II
VCC and
GND
0
5.5
-
±0.1
-
±1-
±1
µA
Quiescent Device
Current
ICC
VCC or
GND
0
5.5
-
-
8
-
80
-
160
µA
Three- State Leak-
age Current
VIL or VIH VO =VCC
or GND
-6
-
-
±0.5
-
±5-
±10
µA
Additional Quies-
cent Device Cur-
rent Per
Input Pin: 1 Unit
Load
∆ICC
(Note 2)
VCC
-2.1
-
4.5 to
5.5
-
100
360
-
450
-
490
µA
NOTE:
2. For dual-supply systems theoretical worst case (VI = 2.4V, VCC = 5.5V) specification is 1.8mA.
DC Electrical Specifications (Continued)
PARAMETER
SYMBOL
TEST
CONDITIONS
VCC
(V)
25oC
-40oC TO 85oC -55oC TO 125oC
UNITS
VI (V)
IO (mA)
MIN
TYP
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
HCT Input Loading Table
INPUT
UNIT LOADS
S1, MR
0.25
I/O0 - I/O7
0.25
DS0, DS7
0.25
S0, CP
0.6
OE1, OE2
0.3
NOTE: Unit Load is
∆ICC limit specific in Static Specifications Table,
e.g., 360
µA max. at 25oC.
CD54HC299, CD74HC299, CD54HCT299, CD74HCT299



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com