công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32G474CEU3 bảng dữ liệu(PDF) 211 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32G474CEU3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm® Cortex®-M4 32b MCUFPU, up to 512 KB Flash, 170 MHz / 213 DMIPS, 128 KB SRAM, rich analog, math accelerator, 184ps 12ch Hi-res timer
PDF  232 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32G474CEU3 bảng dữ liệu(HTML) 211 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32G474CEU3 Datasheet HTML 207Page - STMicroelectronics STM32G474CEU3 Datasheet HTML 208Page - STMicroelectronics STM32G474CEU3 Datasheet HTML 209Page - STMicroelectronics STM32G474CEU3 Datasheet HTML 210Page - STMicroelectronics STM32G474CEU3 Datasheet HTML 211Page - STMicroelectronics STM32G474CEU3 Datasheet HTML 212Page - STMicroelectronics STM32G474CEU3 Datasheet HTML 213Page - STMicroelectronics STM32G474CEU3 Datasheet HTML 214Page - STMicroelectronics STM32G474CEU3 Datasheet HTML 215Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 211 / 232 page
background image
DS12288 Rev 1
211/232
STM32G474xB STM32G474xC STM32G474xE
Package information
229
6.4
LQFP64 package information
Figure 61. LQFP - 64 pins, 10 x 10 mm low-profile quad flat package outline
1. Drawing is not to scale.
Table 115. LQFP - 64 pins, 10 x 10 mm low-profile quad flat
package mechanical data
Symbol
millimeters
inches(1)
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
A
-
-
1.600
-
-
0.0630
A1
0.050
-
0.150
0.0020
-
0.0059
A2
1.350
1.400
1.450
0.0531
0.0551
0.0571
b
0.170
0.220
0.270
0.0067
0.0087
0.0106
c
0.090
-
0.200
0.0035
-
0.0079
D
-
12.000
-
-
0.4724
-
D1
-
10.000
-
-
0.3937
-
D3
-
7.500
-
-
0.2953
-
E
-
12.000
-
-
0.4724
-
E1
-
10.000
-
-
0.3937
-



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com