công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32G474CEU3 bảng dữ liệu(PDF) 190 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32G474CEU3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm® Cortex®-M4 32b MCUFPU, up to 512 KB Flash, 170 MHz / 213 DMIPS, 128 KB SRAM, rich analog, math accelerator, 184ps 12ch Hi-res timer
PDF  232 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32G474CEU3 bảng dữ liệu(HTML) 190 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32G474CEU3 Datasheet HTML 186Page - STMicroelectronics STM32G474CEU3 Datasheet HTML 187Page - STMicroelectronics STM32G474CEU3 Datasheet HTML 188Page - STMicroelectronics STM32G474CEU3 Datasheet HTML 189Page - STMicroelectronics STM32G474CEU3 Datasheet HTML 190Page - STMicroelectronics STM32G474CEU3 Datasheet HTML 191Page - STMicroelectronics STM32G474CEU3 Datasheet HTML 192Page - STMicroelectronics STM32G474CEU3 Datasheet HTML 193Page - STMicroelectronics STM32G474CEU3 Datasheet HTML 194Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 190 / 232 page
background image
Electrical characteristics
STM32G474xB STM32G474xC STM32G474xE
190/232
DS12288 Rev 1
Synchronous waveforms and timings
Figure 43 through Figure 46 represent synchronous waveforms and Table 102
through Table 105 provide the corresponding timings. The results shown in these
tables are obtained with the following FMC configuration:
•
BurstAccessMode = FMC_BurstAccessMode_Enable
•
MemoryType = FMC_MemoryType_CRAM
•
WriteBurst = FMC_WriteBurst_Enable
•
CLKDivision = 1
•
DataLatency = 1 for NOR Flash; DataLatency = 0 for PSRAM
In all timing tables, the THCLK is the HCLK clock period.
•
For 2.7 V ≤ VDD ≤ 3.6 V, maximum FMC_CLK = 60 MHz for CLKDIV = 0x1 and 54 MHz
for CLKDIV = 0x0 at CL = 30 pF (on FMC_CLK).
•
For 1.71 V ≤ VDD ≤ 2.7 V, maximum FMC_CLK = 60 MHz for CLKDIV = 0x1 and
32 MHz for CLKDIV = 0x0 at CL= 20 pF (on FMC_CLK).
Figure 43. Synchronous multiplexed NOR/PSRAM read timings



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com