công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32G474CEH3 bảng dữ liệu(PDF) 143 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32G474CEH3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm® Cortex®-M4 32b MCUFPU, up to 512 KB Flash, 170 MHz / 213 DMIPS, 128 KB SRAM, rich analog, math accelerator, 184ps 12ch Hi-res timer
PDF  232 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32G474CEH3 bảng dữ liệu(HTML) 143 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32G474CEH3 Datasheet HTML 139Page - STMicroelectronics STM32G474CEH3 Datasheet HTML 140Page - STMicroelectronics STM32G474CEH3 Datasheet HTML 141Page - STMicroelectronics STM32G474CEH3 Datasheet HTML 142Page - STMicroelectronics STM32G474CEH3 Datasheet HTML 143Page - STMicroelectronics STM32G474CEH3 Datasheet HTML 144Page - STMicroelectronics STM32G474CEH3 Datasheet HTML 145Page - STMicroelectronics STM32G474CEH3 Datasheet HTML 146Page - STMicroelectronics STM32G474CEH3 Datasheet HTML 147Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 143 / 232 page
background image
DS12288 Rev 1
143/232
STM32G474xB STM32G474xC STM32G474xE
Electrical characteristics
201
5.3.18
Analog switches booster
Table 68. Analog switches booster characteristics(1)
1. Guaranteed by design.
Symbol
Parameter
Min
Typ
Max
Unit
VDD
Supply voltage
1.62
-
3.6
V
tSU(BOOST)
Booster startup time
-
-
240
µs
IDD(BOOST)
Booster consumption for
1.62 V ≤ VDD ≤ 2.0 V
--
250
µA
Booster consumption for
2.0 V ≤ VDD ≤ 2.7 V
--
500
Booster consumption for
2.7 V ≤ VDD ≤ 3.6 V
--
900



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com