công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32G474XC bảng dữ liệu(PDF) 169 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32G474XC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm® Cortex®-M4 32b MCUFPU, up to 512 KB Flash, 170 MHz / 213 DMIPS, 128 KB SRAM, rich analog, math accelerator, 184ps 12ch Hi-res timer
PDF  232 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32G474XC bảng dữ liệu(HTML) 169 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32G474XC Datasheet HTML 165Page - STMicroelectronics STM32G474XC Datasheet HTML 166Page - STMicroelectronics STM32G474XC Datasheet HTML 167Page - STMicroelectronics STM32G474XC Datasheet HTML 168Page - STMicroelectronics STM32G474XC Datasheet HTML 169Page - STMicroelectronics STM32G474XC Datasheet HTML 170Page - STMicroelectronics STM32G474XC Datasheet HTML 171Page - STMicroelectronics STM32G474XC Datasheet HTML 172Page - STMicroelectronics STM32G474XC Datasheet HTML 173Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 169 / 232 page
background image
DS12288 Rev 1
169/232
STM32G474xB STM32G474xC STM32G474xE
Electrical characteristics
201
Figure 33. OPAMP noise density @ 25°C
1. Guaranteed by design, unless otherwise specified.
2. Data guaranteed on normal and high speed mode unless otherwise specified.
3. Guaranteed by characterization results.
4. Valid also for inverting gain configuration with external bias.
5. R2 is the internal resistance between OPAMP output and OPAMP inverting input. R1 is the internal resistance between
OPAMP inverting input and ground. The PGA gain =1+R2/R1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com