công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UPSD3422EB40U6T bảng dữ liệu(PDF) 109 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện UPSD3422EB40U6T
Giải thích chi tiết về linh kiện  Turbo Plus Series Fast Turbo 8032 MCU with USB and Programmable Logic
PDF  293 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

UPSD3422EB40U6T bảng dữ liệu(HTML) 109 Page - STMicroelectronics

Back Button UPSD3422EB40U6T Datasheet HTML 105Page - STMicroelectronics UPSD3422EB40U6T Datasheet HTML 106Page - STMicroelectronics UPSD3422EB40U6T Datasheet HTML 107Page - STMicroelectronics UPSD3422EB40U6T Datasheet HTML 108Page - STMicroelectronics UPSD3422EB40U6T Datasheet HTML 109Page - STMicroelectronics UPSD3422EB40U6T Datasheet HTML 110Page - STMicroelectronics UPSD3422EB40U6T Datasheet HTML 111Page - STMicroelectronics UPSD3422EB40U6T Datasheet HTML 112Page - STMicroelectronics UPSD3422EB40U6T Datasheet HTML 113Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 109 / 293 page
background image
uPSD34xx
Serial UART interfaces
109/293
Figure 35.
UART Mode 2, Block Diagram
Figure 36.
UART Mode 2, Timing Diagram
AI06844
Zero Detector
Internal Bus
Tx Control
Rx Control
Internal Bus
SBUF
Write
to
SBUF
Read
SBUF
Load
SBUF
SBUF
Input Shift Register
Shift
Serial
Port
Interrupt
Rx Clock
Start
Tx Clock
Start
Shift
Shift
Send
Load SBUF
TI
RI
CL
DS
Q
1FFh
TxD
Pin
Data
Rx Detector
RxD
Pin
1-to-0
Transition
Detector
÷16
Sample
÷16
÷2
TB8
fOSC/32
01
SMOD
AI06845
Write to SBUF
Data
Shift
TxD
TI
Rx Clock
RxD
Bit Detector
Sample Times
Shift
RI
Receive
Transmit
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
Send
Tx Clock
Start Bit
Stop Bit
TB8
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
Start Bit
Stop Bit
RB8
Stop Bit
Generator



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com