| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32H563VG bảng dữ liệu(PDF) 108 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H563VG bảng dữ liệu(HTML) 108 Page - STMicroelectronics |
|
108 / 270 page ![]() F PF0 - - - - I2C2_SDA - - - PF1 - - - - I2C2_SCL - - - PF2 - - LPTIM3_CH2 LPTIM3_IN2 I2C2_SMBA - UART12_TX USART11_CK PF3 - - LPTIM3_IN1 - - - - USART11_TX PF4 - - LPTIM3_ETR - - - - USART11_RX PF5 - - LPTIM3_CH1 - I2C4_SCL I3C1_SCL UART12_RX USART11_CTS/ USART11_NSS PF6 - TIM16_CH1 - - - SPI5_NSS SAI1_SD_B UART7_RX PF7 - TIM17_CH1 - - - SPI5_SCK SAI1_MCLK_B UART7_TX PF8 - TIM16_CH1N - - - SPI5_MISO SAI1_SCK_B UART7_RTS/ UART7_DE PF9 - TIM17_CH1N - - - SPI5_MOSI SAI1_FS_B UART7_CTS PF10 - TIM16_BKIN SAI1_D3 - PSSI_D15 - - - PF11 - - - - - SPI5_MOSI - - PF12 - - - - - - - - PF13 - - - - I2C4_SMBA - - - PF14 - - - - - - - - PF15 - - - - I2C4_SDA I3C1_SDA - - Table 15. Alternate functions AF0 to AF7(1) (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 SYS LPTIM1/ TIM1/2/16/17 LPTIM3/ PDM_SAI1/ TIM3/4/5/12/15 I3C1/LPTIM2/3/ LPUART1/ OCTOSPI/TIM1/8 CEC/DCMI/ I2C1/2/3/4/ LPTIM1/2/SPI1/ I2S1/TIM15/ USART1 CEC/I3C1/LPTIM1/ SPI1/I2S1/SPI2/I2S2/ SPI3/I2S3/SPI4/5/6 I2C4/OCTOSPI/ SAI1/SPI3/I2S3/ SPI4/UART4/12/ USART10/ USB_PD SDMMC1/SPI2/ I2S2/SPI3/I2S3/ SPI6/UART7/8/12 /USART1/2/3/6/ 10/11 |