công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32H563IG bảng dữ liệu(PDF) 263 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32H563IG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm® Cortex®-M33 32-bit MCU TrustZone® FPU, 375 DMIPS, 250 MHz, 2-Mbyte flash, 640-Kbyte RAM, math accelerators
PDF  270 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32H563IG bảng dữ liệu(HTML) 263 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32H563IG Datasheet HTML 259Page - STMicroelectronics STM32H563IG Datasheet HTML 260Page - STMicroelectronics STM32H563IG Datasheet HTML 261Page - STMicroelectronics STM32H563IG Datasheet HTML 262Page - STMicroelectronics STM32H563IG Datasheet HTML 263Page - STMicroelectronics STM32H563IG Datasheet HTML 264Page - STMicroelectronics STM32H563IG Datasheet HTML 265Page - STMicroelectronics STM32H563IG Datasheet HTML 266Page - STMicroelectronics STM32H563IG Datasheet HTML 267Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 263 / 270 page
background image
DS14258 Rev 5
263/270
STM32H562xx and STM32H563xx
Package information
265
Figure 95. UFBGA(176+25) - Footprint example
eee
-
-
0.150
-
-
0.0059
fff
-
-
0.050
-
-
0.0020
1. Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits.
Table 139. UFBGA(176+25) - Example of PCB design rules (0.65 mm pitch BGA)
Dimension
Values
Pitch
0.65 mm
Dpad
0.300 mm
Dsm
0.400 mm typ. (depends on the soldermask
registration tolerance)
Stencil opening
0.300 mm
Stencil thickness
Between 0.100 mm and 0.125 mm
Pad trace width
0.100 mm
Table 138. UFBGA(176+25) - Mechanical data (continued)
Symbol
millimeters
inches(1)
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
BGA_WLCSP_FT_V1
Dsm
Dpad



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com