công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32H563IG bảng dữ liệu(PDF) 247 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32H563IG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm® Cortex®-M33 32-bit MCU TrustZone® FPU, 375 DMIPS, 250 MHz, 2-Mbyte flash, 640-Kbyte RAM, math accelerators
PDF  270 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32H563IG bảng dữ liệu(HTML) 247 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32H563IG Datasheet HTML 243Page - STMicroelectronics STM32H563IG Datasheet HTML 244Page - STMicroelectronics STM32H563IG Datasheet HTML 245Page - STMicroelectronics STM32H563IG Datasheet HTML 246Page - STMicroelectronics STM32H563IG Datasheet HTML 247Page - STMicroelectronics STM32H563IG Datasheet HTML 248Page - STMicroelectronics STM32H563IG Datasheet HTML 249Page - STMicroelectronics STM32H563IG Datasheet HTML 250Page - STMicroelectronics STM32H563IG Datasheet HTML 251Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 247 / 270 page
background image
DS14258 Rev 5
247/270
STM32H562xx and STM32H563xx
Package information
265
Figure 84. WLCSP80 - Footprint example
Example of device marking for WLCSP80
The following figure gives an example of the locations and orientation of the marking areas
versus ball A1, and allows engineering samples to be identified.
With the device text markings oriented as in the figure, ball A1 is always located at top left.
Figure 85. WLCSP80 marking example (package top view)
Table 132. WLCSP80 - Example of PCB design rules
Dimension
Values
Pitch
0.35 mm
Dpad
0.225 mm
Dsm
0.290 mm typ. (depends on soldermask registration tolerance)
Stencil opening
0.235 mm
Stencil thickness
0.080 mm
BGA_WLCSP_FT_V1
Dsm
Dpad
MS56506V1
Product
identification
Date code
Ball 1 identifier
Yww
Revision
code



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com