công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32H563IG bảng dữ liệu(PDF) 226 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32H563IG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm® Cortex®-M33 32-bit MCU TrustZone® FPU, 375 DMIPS, 250 MHz, 2-Mbyte flash, 640-Kbyte RAM, math accelerators
PDF  270 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32H563IG bảng dữ liệu(HTML) 226 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32H563IG Datasheet HTML 222Page - STMicroelectronics STM32H563IG Datasheet HTML 223Page - STMicroelectronics STM32H563IG Datasheet HTML 224Page - STMicroelectronics STM32H563IG Datasheet HTML 225Page - STMicroelectronics STM32H563IG Datasheet HTML 226Page - STMicroelectronics STM32H563IG Datasheet HTML 227Page - STMicroelectronics STM32H563IG Datasheet HTML 228Page - STMicroelectronics STM32H563IG Datasheet HTML 229Page - STMicroelectronics STM32H563IG Datasheet HTML 230Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 226 / 270 page
background image
Electrical characteristics
STM32H562xx and STM32H563xx
226/270
DS14258 Rev 5
Figure 66. I2S slave timing diagram (Philips protocol)(1)
1. LSB transmit/receive of the previously transmitted byte. No LSB transmit/receive is sent before the first
byte.
tv(WS)
WS valid time
Master mode
-2
ns
th(WS)
WS hold time
0.5
-
tsu(WS)
WS setup time
Slave mode
3-
th(WS)
WS hold time
1.5
-
tsu(SD_MR)
Data input setup time
Master receiver
4
-
tsu(SD_SR)
Slave receiver
2
-
th(SD_MR)
Data input hold time
Master receiver
1
-
th(SD_SR)
Slave receiver
1.5
-
tv(SD_ST)
Data output valid time
Slave transmitter (after enable edge)
-
14
tv(SD_MT)
Master transmitter (after enable edge)
-
1
th(SD_ST)
Data output hold time
Slave transmitter (after enable edge)
5.5
-
th(SD_MT)
Master transmitter (after enable edge)
0
-
1. Evaluated by characterization - Not tested in production.
Table 116. I2S dynamic characteristics(1) (continued)
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Max
Unit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com