công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32H562ZI bảng dữ liệu(PDF) 262 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32H562ZI
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm® Cortex®-M33 32-bit MCU TrustZone® FPU, 375 DMIPS, 250 MHz, 2-Mbyte flash, 640-Kbyte RAM, math accelerators
PDF  270 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32H562ZI bảng dữ liệu(HTML) 262 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32H562ZI Datasheet HTML 258Page - STMicroelectronics STM32H562ZI Datasheet HTML 259Page - STMicroelectronics STM32H562ZI Datasheet HTML 260Page - STMicroelectronics STM32H562ZI Datasheet HTML 261Page - STMicroelectronics STM32H562ZI Datasheet HTML 262Page - STMicroelectronics STM32H562ZI Datasheet HTML 263Page - STMicroelectronics STM32H562ZI Datasheet HTML 264Page - STMicroelectronics STM32H562ZI Datasheet HTML 265Page - STMicroelectronics STM32H562ZI Datasheet HTML 266Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 262 / 270 page
background image
Package information
STM32H562xx and STM32H563xx
262/270
DS14258 Rev 5
6.9
UFBGA(176+25) package information (A0E7)
This UFBGA is a 176+25-ball, 10 x 10 mm, 0.65 mm pitch, ultra fine pitch ball grid array
package.
Figure 94. UFBGA(176+25) - Outline
1. Drawing is not to scale.
Table 138. UFBGA(176+25) - Mechanical data
Symbol
millimeters
inches(1)
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
-
-
0.600
-
-
0.0236
A1
0.050
0.080
0.110
0.0020
0.0031
0.0043
A2
-
0.450
-
-
0.0177
-
A3
-
0.130
-
-
0.0051
-
A4
-
0.320
-
-
0.0126
-
b
0.240
0.290
0.340
0.0094
0.0114
0.0134
D
9.850
10.000
10.150
0.3878
0.3937
0.3996
D1
-
9.100
-
-
0.3583
-
E
9.850
10.000
10.150
0.3878
0.3937
0.3996
E1
-
9.100
-
-
0.3583
-
e
-
0.650
-
-
0.0256
-
F
-
0.450
-
-
0.0177
-
ddd
-
-
0.080
-
-
0.0031
A0E7_ME_V10
Seating plane
A2
C
ddd
A1
A
e
F
F
e
R
A
15
1
BOTTOM VIEW
E
D
TOP VIEW
Øb (176 + 25 balls)
B
A
B
eee
Ø
M
fff
Ø
M
C
C
A
C
A1 ball
identifier
A1 ball
index
area
b
A4
E1
A3
D1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com