công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32H562ZI bảng dữ liệu(PDF) 257 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32H562ZI
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm® Cortex®-M33 32-bit MCU TrustZone® FPU, 375 DMIPS, 250 MHz, 2-Mbyte flash, 640-Kbyte RAM, math accelerators
PDF  270 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32H562ZI bảng dữ liệu(HTML) 257 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32H562ZI Datasheet HTML 253Page - STMicroelectronics STM32H562ZI Datasheet HTML 254Page - STMicroelectronics STM32H562ZI Datasheet HTML 255Page - STMicroelectronics STM32H562ZI Datasheet HTML 256Page - STMicroelectronics STM32H562ZI Datasheet HTML 257Page - STMicroelectronics STM32H562ZI Datasheet HTML 258Page - STMicroelectronics STM32H562ZI Datasheet HTML 259Page - STMicroelectronics STM32H562ZI Datasheet HTML 260Page - STMicroelectronics STM32H562ZI Datasheet HTML 261Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 257 / 270 page
background image
DS14258 Rev 5
257/270
STM32H562xx and STM32H563xx
Package information
265
Figure 91. UFBGA169 - Footprint example
Note:
Non-solder mask defined (NSMD) pads are recommended.
Note:
4 to 6 mils solder paste screen printing process.
Table 136. UFBGA169 - Example of PCB design rules (0.5 mm pitch BGA)
Dimension
Values
Pitch
0.5 mm
Dpad
0.27 mm
Dsm
0.35 mm typ. (depends on the soldermask
registration tolerance)
Solder paste
0.27 mm aperture diameter.
BGA_WLCSP_FT_V1
Dsm
Dpad



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com