công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32H562ZI bảng dữ liệu(PDF) 241 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32H562ZI
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm® Cortex®-M33 32-bit MCU TrustZone® FPU, 375 DMIPS, 250 MHz, 2-Mbyte flash, 640-Kbyte RAM, math accelerators
PDF  270 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32H562ZI bảng dữ liệu(HTML) 241 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32H562ZI Datasheet HTML 237Page - STMicroelectronics STM32H562ZI Datasheet HTML 238Page - STMicroelectronics STM32H562ZI Datasheet HTML 239Page - STMicroelectronics STM32H562ZI Datasheet HTML 240Page - STMicroelectronics STM32H562ZI Datasheet HTML 241Page - STMicroelectronics STM32H562ZI Datasheet HTML 242Page - STMicroelectronics STM32H562ZI Datasheet HTML 243Page - STMicroelectronics STM32H562ZI Datasheet HTML 244Page - STMicroelectronics STM32H562ZI Datasheet HTML 245Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 241 / 270 page
background image
DS14258 Rev 5
241/270
STM32H562xx and STM32H563xx
Package information
265
Table 129. LQFP64 - Mechanical data
Symbol
millimeters
inches(14)
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
A
-
-
1.60
-
-
0.0630
A1(12)
0.05
-
0.15
0.0020
-
0.0059
A2
1.35
1.40
1.45
0.0531
0.0551
0.0570
b(9)(11)
0.17
0.22
0.27
0.0067
0.0087
0.0106
b1(11)
0.17
0.20
0.23
0.0067
0.0079
0.0091
c(11)
0.09
-
0.20
0.0035
-
0.0079
c1(11)
0.09
-
0.16
0.0035
-
0.0063
D(4)
12.00 BSC
0.4724 BSC
D1(2)(5)
10.00 BSC
0.3937 BSC
E(4)
12.00 BSC
0.4724 BSC
E1(2)(5)
10.00 BSC
0.3937 BSC
e
0.50 BSC
0.1970 BSC
L
0.45
0.60
0.75
0.0177
0.0236
0.0295
L1
1.00 REF
0.0394 REF
N(13)
64
θ
0°
3.5°
7°
0°
3.5°
7°
θ1
0°
-
-
0°
-
-
θ2
10°
12°
14°
10°
12°
14°
θ3
10°
12°
14°
10°
12°
14°
R1
0.08
-
-
0.0031
-
-
R2
0.08
-
0.20
0.0031
-
0.0079
S
0.20
-
-
0.0079
-
-
aaa(1)
0.20
0.0079
bbb(1)
0.20
0.0079
ccc(1)
0.08
0.0031
ddd(1)
0.08
0.0031



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com