công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32H562ZI bảng dữ liệu(PDF) 236 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32H562ZI
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm® Cortex®-M33 32-bit MCU TrustZone® FPU, 375 DMIPS, 250 MHz, 2-Mbyte flash, 640-Kbyte RAM, math accelerators
PDF  270 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32H562ZI bảng dữ liệu(HTML) 236 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32H562ZI Datasheet HTML 232Page - STMicroelectronics STM32H562ZI Datasheet HTML 233Page - STMicroelectronics STM32H562ZI Datasheet HTML 234Page - STMicroelectronics STM32H562ZI Datasheet HTML 235Page - STMicroelectronics STM32H562ZI Datasheet HTML 236Page - STMicroelectronics STM32H562ZI Datasheet HTML 237Page - STMicroelectronics STM32H562ZI Datasheet HTML 238Page - STMicroelectronics STM32H562ZI Datasheet HTML 239Page - STMicroelectronics STM32H562ZI Datasheet HTML 240Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 236 / 270 page
background image
Electrical characteristics
STM32H562xx and STM32H563xx
236/270
DS14258 Rev 5
Figure 75. Ethernet MII timing diagram
Figure 76. Ethernet SMI timing diagram
JTAG/SWD interface characteristics
Unless otherwise specified, the parameters given in Table 127 and Table 128 for
JTAG/SWD are derived from tests performed under the ambient temperature, frcc_c_ck
frequency and VDD supply voltage summarized in Table 20, with the following configuration:
•
Output speed is set to OSPEEDRy[1:0] = 11
•
Capacitive load CL= 30 pF
•
HSLV activated when VDD ≤ 2.7 V
•
Measurement points are done at CMOS levels: 0.5 VDD
Refer to Section 5.3.15 for more details on the input/output characteristics:
ai15668b
MII_RX_CLK
MII_RXD[3:0]
MII_RX_DV
MII_RX_ER
td(TXEN)
td(TXD)
tsu(RXD)
tsu(ER)
tsu(DV)
tih(RXD)
tih(ER)
tih(DV)
MII_TX_CLK
MII_TX_EN
MII_TXD[3:0]
MS31384V1
ETH_MDC
ETH_MDIO(O)
ETH_MDIO(I)
tMDC
td(MDIO)
tsu(MDIO)
th(MDIO)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com