công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32H562ZI bảng dữ liệu(PDF) 189 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32H562ZI
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm® Cortex®-M33 32-bit MCU TrustZone® FPU, 375 DMIPS, 250 MHz, 2-Mbyte flash, 640-Kbyte RAM, math accelerators
PDF  270 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32H562ZI bảng dữ liệu(HTML) 189 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32H562ZI Datasheet HTML 185Page - STMicroelectronics STM32H562ZI Datasheet HTML 186Page - STMicroelectronics STM32H562ZI Datasheet HTML 187Page - STMicroelectronics STM32H562ZI Datasheet HTML 188Page - STMicroelectronics STM32H562ZI Datasheet HTML 189Page - STMicroelectronics STM32H562ZI Datasheet HTML 190Page - STMicroelectronics STM32H562ZI Datasheet HTML 191Page - STMicroelectronics STM32H562ZI Datasheet HTML 192Page - STMicroelectronics STM32H562ZI Datasheet HTML 193Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 189 / 270 page
background image
DS14258 Rev 5
189/270
STM32H562xx and STM32H563xx
Electrical characteristics
238
NAND controller waveforms and timings
Figures 41 through 44 represent synchronous waveforms, tables 82 and 83 provide the
corresponding timings. The results are obtained with the following FMC configuration and a
capacitive load (CL) of 30 pF:
•
COM.FMC_SetupTime = 0x01
•
COM.FMC_WaitSetupTime = 0x03
•
COM.FMC_HoldSetupTime = 0x02
•
COM.FMC_HiZSetupTime = 0x01
•
ATT.FMC_SetupTime = 0x01
•
ATT.FMC_WaitSetupTime = 0x03
•
ATT.FMC_HoldSetupTime = 0x02
•
ATT.FMC_HiZSetupTime = 0x01
•
Bank = FMC_Bank_NAND
•
MemoryDataWidth = FMC_MemoryDataWidth_16b
•
ECC = FMC_ECC_Enable
•
ECCPageSize = FMC_ECCPageSize_512Bytes
•
TCLRSetupTime = 0
•
TARSetupTime = 0
•
Capacitive load CL = 30 pF
In all timing tables, Tfmc_ker_ck is the HCLK clock period.
Figure 41. NAND controller waveforms for read access
1. y = 7 or 15, depending upon the NAND flash memory interface.
1. Evaluated by characterization - Not tested in production.
MSv73150V1
FMC_NWE
FMC_NOE (NRE)
FMC_D[y:0]
tw(NOE)
tsu(D-NOE)
th(NOE-D)
ALE (FMC_A17)
CLE (FMC_A16)
FMC_NCEx
td(ALE-NOE)
th(NOE-ALE)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com