công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PC912XDP512F0CFVR bảng dữ liệu(PDF) 647 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện PC912XDP512F0CFVR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Covers, S12XD, S12XB & S12XA Families
PDF  1350 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

PC912XDP512F0CFVR bảng dữ liệu(HTML) 647 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button PC912XDP512F0CFVR Datasheet HTML 643Page - Freescale Semiconductor, Inc PC912XDP512F0CFVR Datasheet HTML 644Page - Freescale Semiconductor, Inc PC912XDP512F0CFVR Datasheet HTML 645Page - Freescale Semiconductor, Inc PC912XDP512F0CFVR Datasheet HTML 646Page - Freescale Semiconductor, Inc PC912XDP512F0CFVR Datasheet HTML 647Page - Freescale Semiconductor, Inc PC912XDP512F0CFVR Datasheet HTML 648Page - Freescale Semiconductor, Inc PC912XDP512F0CFVR Datasheet HTML 649Page - Freescale Semiconductor, Inc PC912XDP512F0CFVR Datasheet HTML 650Page - Freescale Semiconductor, Inc PC912XDP512F0CFVR Datasheet HTML 651Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 647 / 1350 page
background image
Chapter 17 Memory Mapping Control (S12XMMCV2)
MC9S12XDP512 Data Sheet, Rev. 2.17
Freescale Semiconductor
647
17.5.3.3
ROM Control in Normal Expanded Mode
In normal expanded mode the external bus will be connected to the application. If the ROMON bit is set,
the internal FLASH provides the data. If the ROMON bit is cleared, the application memory provides the
data (see Figure 1-29).
Figure 17-29. ROM in Normal Expanded Mode
ROMON = 1
Application
MCU
ROMON = 0
Application
MCU
Flash
Memory
Memory



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com