công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32G473CE bảng dữ liệu(PDF) 120 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32G473CE
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, up to 512 KB Flash, 170 MHz / 213 DMIPS, 128 KB SRAM, rich analog, math accelerator
PDF  229 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32G473CE bảng dữ liệu(HTML) 120 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32G473CE Datasheet HTML 116Page - STMicroelectronics STM32G473CE Datasheet HTML 117Page - STMicroelectronics STM32G473CE Datasheet HTML 118Page - STMicroelectronics STM32G473CE Datasheet HTML 119Page - STMicroelectronics STM32G473CE Datasheet HTML 120Page - STMicroelectronics STM32G473CE Datasheet HTML 121Page - STMicroelectronics STM32G473CE Datasheet HTML 122Page - STMicroelectronics STM32G473CE Datasheet HTML 123Page - STMicroelectronics STM32G473CE Datasheet HTML 124Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 120 / 229 page
background image
Electrical characteristics
STM32G473xB STM32G473xC STM32G473xE
120/229
DS12712 Rev 5
Figure 25. HSI48 frequency versus temperature
Low-speed internal (LSI) RC oscillator
NT jitter
Next transition jitter
Accumulated jitter on 28
cycles(4)
--
+/-0.15(2)
-ns
PT jitter
Paired transition jitter
Accumulated jitter on 56
cycles(4)
--
+/-0.25(2)
-ns
1. VDD = 3 V, TA = –40 to 125°C unless otherwise specified.
2. Guaranteed by design - Not tested in production.
3. Evaluate by characterization - Not tested in production.
4. Jitter measurement are performed without clock source activated in parallel.
Table 45. LSI oscillator characteristics(1)
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
fLSI
LSI Frequency
VDD = 3.0 V,
TA = 30 °C
31.04
-
32.96
kHz
VDD = 1.62 to 3.6 V,
TA = -40 to 125 °C
29.5
-
34
tSU(LSI)(2)
LSI oscillator start-up
time
-
-
80
130
μs
Table 44. HSI48 oscillator characteristics(1) (continued)
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
MSv40989V1
-6
-4
-2
0
2
4
6
-50
-30
-10
10
30
50
70
90
110
130
Avg
min
max
°C
%



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com