công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DSPIC30F2012A20I/ML bảng dữ liệu(PDF) 157 Page - Microchip Technology

tên linh kiện DSPIC30F2012A20I/ML
Giải thích chi tiết về linh kiện  High-Performance, 16-Bit Digital Signal Controllers
PDF  205 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

DSPIC30F2012A20I/ML bảng dữ liệu(HTML) 157 Page - Microchip Technology

Back Button DSPIC30F2012A20I/ML Datasheet HTML 153Page - Microchip Technology DSPIC30F2012A20I/ML Datasheet HTML 154Page - Microchip Technology DSPIC30F2012A20I/ML Datasheet HTML 155Page - Microchip Technology DSPIC30F2012A20I/ML Datasheet HTML 156Page - Microchip Technology DSPIC30F2012A20I/ML Datasheet HTML 157Page - Microchip Technology DSPIC30F2012A20I/ML Datasheet HTML 158Page - Microchip Technology DSPIC30F2012A20I/ML Datasheet HTML 159Page - Microchip Technology DSPIC30F2012A20I/ML Datasheet HTML 160Page - Microchip Technology DSPIC30F2012A20I/ML Datasheet HTML 161Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 157 / 205 page
background image
© 2006 Microchip Technology Inc.
DS70139E-page 155
dsPIC30F2011/2012/3012/3013
20.2
AC Characteristics and Timing Parameters
The information contained in this section defines dsPIC30F AC characteristics and timing parameters.
TABLE 20-13: TEMPERATURE AND VOLTAGE SPECIFICATIONS – AC
FIGURE 20-3:
LOAD CONDITIONS FOR DEVICE TIMING SPECIFICATIONS
FIGURE 20-4:
EXTERNAL CLOCK TIMING
AC CHARACTERISTICS
Standard Operating Conditions: 2.5V to 5.5V
(unless otherwise stated)
Operating temperature
-40°C
≤ TA ≤ +85°C for Industrial
-40°C
≤ TA ≤ +125°C for Extended
Operating voltage VDD range as described in Section 20.0 “Electrical
Characteristics”.
VDD/2
CL
RL
Pin
Pin
VSS
VSS
CL
Legend:
RL = 464
Ω
CL = 50 pF for all pins except OSC2
5 pF for OSC2 output
Load Condition 1 — for all pins except OSC2
Load Condition 2 — for OSC2
OSC1
CLKO
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
OS20
OS25
OS30
OS30
OS40
OS41
OS31
OS31



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com