công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DSPIC30F2012A20I/P bảng dữ liệu(PDF) 188 Page - Microchip Technology

tên linh kiện DSPIC30F2012A20I/P
Giải thích chi tiết về linh kiện  High-Performance, 16-Bit Digital Signal Controllers
PDF  205 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

DSPIC30F2012A20I/P bảng dữ liệu(HTML) 188 Page - Microchip Technology

Back Button DSPIC30F2012A20I/P Datasheet HTML 184Page - Microchip Technology DSPIC30F2012A20I/P Datasheet HTML 185Page - Microchip Technology DSPIC30F2012A20I/P Datasheet HTML 186Page - Microchip Technology DSPIC30F2012A20I/P Datasheet HTML 187Page - Microchip Technology DSPIC30F2012A20I/P Datasheet HTML 188Page - Microchip Technology DSPIC30F2012A20I/P Datasheet HTML 189Page - Microchip Technology DSPIC30F2012A20I/P Datasheet HTML 190Page - Microchip Technology DSPIC30F2012A20I/P Datasheet HTML 191Page - Microchip Technology DSPIC30F2012A20I/P Datasheet HTML 192Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 188 / 205 page
background image
dsPIC30F2011/2012/3012/3013
DS70139E-page 186
© 2006 Microchip Technology Inc.
18-Lead Plastic Small Outline (SO) – Wide, 300 mil Body (SOIC)
Note:
For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located at
http://www.microchip.com/packaging
Foot Angle
φ
04
80
48
15
12
0
15
12
0
β
Mold Draft Angle Bottom
15
12
0
15
12
0
α
Mold Draft Angle Top
0.51
0.42
0.36
.020
.017
.014
B
Lead Width
0.30
0.27
0.23
.012
.011
.009
c
Lead Thickness
1.27
0.84
0.41
.050
.033
.016
L
Foot Length
0.74
0.50
0.25
.029
.020
.010
h
Chamfer Distance
11.73
11.53
11.33
.462
.454
.446
D
Overall Length
7.59
7.49
7.39
.299
.295
.291
E1
Molded Package Width
10.67
10.34
10.01
.420
.407
.394
E
Overall Width
0.30
0.20
0.10
.012
.008
.004
A1
Standoff
§
2.39
2.31
2.24
.094
.091
.088
A2
Molded Package Thickness
2.64
2.50
2.36
.104
.099
.093
A
Overall Height
1.27
.050
p
Pitch
18
18
n
Number of Pins
MAX
NOM
MIN
MAX
NOM
MIN
Dimension Limits
MILLIMETERS
INCHES*
Units
L
β
c
φ
h
45
°
1
2
D
p
n
B
E1
E
α
A2
A1
A
* Controlling Parameter
Notes:
Dimensions D and E1 do not include mold flash or protrusions. Mold flash or protrusions shall not exceed 010” (0.254mm) per side.
JEDEC Equivalent: MS-013
Drawing No. C04-051
§ Significant Characteristic



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com