công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DSPIC30F2012A20I/P bảng dữ liệu(PDF) 123 Page - Microchip Technology

tên linh kiện DSPIC30F2012A20I/P
Giải thích chi tiết về linh kiện  High-Performance, 16-Bit Digital Signal Controllers
PDF  205 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

DSPIC30F2012A20I/P bảng dữ liệu(HTML) 123 Page - Microchip Technology

Back Button DSPIC30F2012A20I/P Datasheet HTML 119Page - Microchip Technology DSPIC30F2012A20I/P Datasheet HTML 120Page - Microchip Technology DSPIC30F2012A20I/P Datasheet HTML 121Page - Microchip Technology DSPIC30F2012A20I/P Datasheet HTML 122Page - Microchip Technology DSPIC30F2012A20I/P Datasheet HTML 123Page - Microchip Technology DSPIC30F2012A20I/P Datasheet HTML 124Page - Microchip Technology DSPIC30F2012A20I/P Datasheet HTML 125Page - Microchip Technology DSPIC30F2012A20I/P Datasheet HTML 126Page - Microchip Technology DSPIC30F2012A20I/P Datasheet HTML 127Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 123 / 205 page
background image
© 2006 Microchip Technology Inc.
DS70139E-page 121
dsPIC30F2011/2012/3012/3013
FIGURE 17-1:
OSCILLATOR SYSTEM BLOCK DIAGRAM
Primary
OSC1
OSC2
SOSCO
SOSCI
Oscillator
32 kHz LP
Clock
and Control
Block
Switching
Oscillator
x4, x8, x16
PLL
Primary
Oscillator
Stability Detector
Stability Detector
Secondary
Oscillator
Programmable
Clock Divider
Oscillator
Start-up
Timer
Fail-Safe Clock
Monitor (FSCM)
Internal Fast RC
Oscillator (FRC)
Internal Low
Power RC
Oscillator (LPRC)
PWRSAV
Instruction
Wake-up Request
Oscillator Configuration bits
System
Clock
Oscillator Trap
To Timer1
LPRC
Secondary Osc
POR Done
Primary Osc
FPLL
POST<1:0>
2
FCKSM<1:0>
2
PLL
Lock
COSC<2:0>
NOSC<2:0>
OSWEN
CF
Internal FRC Osc



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com