công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC16F-I/P bảng dữ liệu(PDF) 153 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC16F-I/P
Giải thích chi tiết về linh kiện  Flash-Based, 8-Bit CMOS Microcontrollers with nanoWatt Technology
PDF  178 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC16F-I/P bảng dữ liệu(HTML) 153 Page - Microchip Technology

Back Button PIC16F-I/P Datasheet HTML 149Page - Microchip Technology PIC16F-I/P Datasheet HTML 150Page - Microchip Technology PIC16F-I/P Datasheet HTML 151Page - Microchip Technology PIC16F-I/P Datasheet HTML 152Page - Microchip Technology PIC16F-I/P Datasheet HTML 153Page - Microchip Technology PIC16F-I/P Datasheet HTML 154Page - Microchip Technology PIC16F-I/P Datasheet HTML 155Page - Microchip Technology PIC16F-I/P Datasheet HTML 156Page - Microchip Technology PIC16F-I/P Datasheet HTML 157Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 153 / 178 page
background image
© 2007 Microchip Technology Inc.
DS40044F-page 151
PIC16F627A/628A/648A
FIGURE 18-4:
TYPICAL BOR IPD vs. VDD
FIGURE 18-5:
TYPICAL SINGLE COMPARATOR IPD vs. VDD
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
VDD (Volts)
125°C
85°C
25°C
0°C
-40°C
0
5
10
15
20
25
30
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
VDD (Volts)
125°C
85°C
25°C
0°C
-40°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com