công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XC6103F522 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Torex Semiconductor

tên linh kiện XC6103F522
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS Voltage Detector
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOREX [Torex Semiconductor]
Trang chủ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6103F522 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Torex Semiconductor

  XC6103F522 Datasheet HTML 1Page - Torex Semiconductor XC6103F522 Datasheet HTML 2Page - Torex Semiconductor XC6103F522 Datasheet HTML 3Page - Torex Semiconductor XC6103F522 Datasheet HTML 4Page - Torex Semiconductor XC6103F522 Datasheet HTML 5Page - Torex Semiconductor XC6103F522 Datasheet HTML 6Page - Torex Semiconductor XC6103F522 Datasheet HTML 7Page - Torex Semiconductor XC6103F522 Datasheet HTML 8Page - Torex Semiconductor XC6103F522 Datasheet HTML 9Page - Torex Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 26 page
background image
2/26
XC6101~XC6107, XC6111~XC6117 Series
PIN NUMBER
XC6101, XC6102
XC6103
XC6104, XC6105 XC6106, XC6107
XC6111, XC6112
XC6113
XC6114, XC6115 XC6116, XC6117
SOT-25 USP-6C SOT-25 USP-6C SOT-25 USP-6C SOT-25 USP-6C
PIN NAME
FUNCTION
1
4
-
-
1
4
1
4
RESETB
Reset Output
(VDFL: Low Level When Detected)
2
5
2
5
2
5
2
5
VSS
Ground
3
2
3
2
-
-
4
1
MRB
Manual Reset
4
1
4
1
4
1
-
-
WD
Watchdog
5
6
5
6
5
6
5
6
VIN
Power Input
-
-
1
4
3
2
3
2
RESET
Reset Output
(VDFH: High Level When Detected)
PIN CONFIGURATION
SOT-25 (TOP VIEW)
MRB
VIN
WD
5
RESETB
VSS
4
12
3
MRB
WD
5
RESET
VSS
4
12
3
VIN
RESET
WD
5
RESETB
VSS
4
12
3
VIN
SOT-25 (TOP VIEW)
RESET
MRB
5
RESETB
VSS
4
12
3
VIN
SOT-25 (TOP VIEW)
PIN ASSIGNMENT
SOT-25
XC6101, XC6102 Series
XC6111, XC6112 Series
SOT-25 (TOP VIEW)
XC6103 & XC6113 Series
XC6104, XC6105 Series
XC6114, XC6115 Series
XC6106, XC6107 Series
XC6116, XC6117 Series
USP-6C
XC6101, XC6102 Series
XC6111, XC6112 Series
XC6103 & XC6113 Series
XC6104, XC6105 Series
XC6114, XC6115 Series
XC6106, XC6107 Series
XC6116, XC6117 Series
USP-6C (BOTTOM VIEW)
USP-6C (BOTTOM VIEW)
USP-6C (BOTTOM VIEW)
USP-6C (BOTTOM VIEW)
* The dissipation pad for the USP-6C package should be
solder-plated in recommended mount pattern and metal
masking so as to enhance mounting strength and heat
release. If the pad needs to be connected to other pins, it
should be connected to the VSS pin.


Số phần tương tự - XC6103F522

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Torex Semiconductor
XC6101 TOREX-XC6101 Datasheet
416Kb / 27P
Voltage Detector (VDF=1.6V~5.0V)
XC610101A016EL TOREX-XC610101A016EL Datasheet
416Kb / 27P
Voltage Detector (VDF=1.6V~5.0V)
XC610101A016ER TOREX-XC610101A016ER Datasheet
416Kb / 27P
Voltage Detector (VDF=1.6V~5.0V)
XC610101A016ML TOREX-XC610101A016ML Datasheet
416Kb / 27P
Voltage Detector (VDF=1.6V~5.0V)
XC610101A016MR TOREX-XC610101A016MR Datasheet
416Kb / 27P
Voltage Detector (VDF=1.6V~5.0V)
More results

Mô tả tương tự - XC6103F522

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Impala Linear Corporati...
ILC5140 IMPALA-ILC5140 Datasheet
63Kb / 6P
CMOS MULTILEVEL VOLTAGE DETECTOR
logo
List of Unclassifed Man...
SCI7700Y ETC2-SCI7700Y Datasheet
59Kb / 8P
CMOS VOLTAGE DETECTOR
logo
ELM Technology Corporat...
ELM77221B-S ELM-TECH-ELM77221B-S Datasheet
130Kb / 11P
CMOS Dual voltage detector
ELM9709NAB-S ELM-TECH-ELM9709NAB-S Datasheet
105Kb / 9P
CMOS Voltage detector
ELM772209BC-S ELM-TECH-ELM772209BC-S Datasheet
1Mb / 10P
CMOS Dual voltage detector
logo
ELM Electronics
ELM77 ELM-ELM77 Datasheet
1Mb / 10P
CMOS Dual voltage detector
ELM97 ELM-ELM97 Datasheet
1Mb / 9P
CMOS Voltage detector
logo
ELM Technology Corporat...
ELM77-SERIES ELM-TECH-ELM77-SERIES Datasheet
1Mb / 10P
CMOS Dual voltage detector
ELM97-SERIES ELM-TECH-ELM97-SERIES Datasheet
1Mb / 9P
CMOS Voltage detector
ELM97 ELM-TECH-ELM97 Datasheet
783Kb / 9P
CMOS Voltage detector
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com