công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TXV0106-Q1 bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TXV0106-Q1
Giải thích chi tiết về linh kiện  TXV0106-Q1 Automotive 6-Bit Fix Direction Low-Skew, Low-Jitter Voltage Translator or Buffer
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TXV0106-Q1 bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - Texas Instruments

Back Button TXV0106-Q1 Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments TXV0106-Q1 Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments TXV0106-Q1 Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments TXV0106-Q1 Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments TXV0106-Q1 Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments TXV0106-Q1 Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments TXV0106-Q1 Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments TXV0106-Q1 Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments TXV0106-Q1 Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 24 page
background image
NOTES: (continued)
6.
Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate
design recommendations.
EXAMPLE STENCIL DESIGN
4226135/A 08/2020
www.ti.com
WQFN - 0.8 mm max height
BQB0016B
INDSTNAME
SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
EXPOSED PAD
85% PRINTED COVERAGE BY AREA
SCALE: 20X
SYMM
SYMM
(0.95)
(1.79)
16X (0.6)
16X (0.25)
2X (0.5)
10X (0.5)
(2.3)
(3.3)
2X (0.75)
1
16
2
7
8
9
10
15
17
(R0.05) TYP
METAL TYP
TXV0106-Q1
SCES956 – AUGUST 2023
www.ti.com
22
Submit Document Feedback
Copyright © 2023 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: TXV0106-Q1


Số phần tương tự - TXV0106-Q1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TXV0106-Q1 TI1-TXV0106-Q1 Datasheet
1Mb / 30P
TXV0106 6-Bit Fix Direction Low Skew, Low-Jitter Voltage Translator or Buffer
DECEMBER 2023
TXV0106-Q1 TI1-TXV0106-Q1 Datasheet
1Mb / 31P
TXV0106-Q1 Automotive 6-Bit Fix Direction Low-Skew, Low-Jitter Voltage Translator or Buffer
REVISED DECEMBER 2023
TXV0106-Q1 TI1-TXV0106-Q1_V01 Datasheet
1Mb / 31P
TXV0106-Q1 Automotive 6-Bit Fix Direction Low-Skew, Low-Jitter Voltage Translator or Buffer
REVISED DECEMBER 2023
More results

Mô tả tương tự - TXV0106-Q1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TXV0106-Q1 TI1-TXV0106-Q1_V01 Datasheet
1Mb / 31P
TXV0106-Q1 Automotive 6-Bit Fix Direction Low-Skew, Low-Jitter Voltage Translator or Buffer
REVISED DECEMBER 2023
TXV0106 TI1-TXV0106 Datasheet
1Mb / 30P
TXV0106 6-Bit Fix Direction Low Skew, Low-Jitter Voltage Translator or Buffer
DECEMBER 2023
TXV0108-Q1 TI1-TXV0108-Q1 Datasheet
1Mb / 25P
TXV0108-Q1 Automotive 8-Bit Direction Controlled Low-Skew, Low-Jitter Voltage Translator or Buffer
JULY 2023
TXV0108-Q1 TI1-TXV0108-Q1_V01 Datasheet
2Mb / 31P
TXV0108-Q1 Automotive 8-Bit Direction Controlled Low-Skew, Low-Jitter Voltage Translator or Buffer
REVISED DECEMBER 2023
TXV0108 TI1-TXV0108 Datasheet
2Mb / 30P
TXV0108 8-Bit Direction Controlled Low-Skew, Low-Jitter Voltage Translator or Buffer
DECEMBER 2023
logo
Skyworks Solutions Inc.
SI5330 SKYWORKS-SI5330 Datasheet
1Mb / 22P
1.8/2.5/3.3 V LOW-JITTER, LOW-SKEW CLOCK BUFFER/LEVEL TRANSLATOR
Rev. 1.2
logo
Silicon Laboratories
SI5330A-A00200-GM SILABS-SI5330A-A00200-GM Datasheet
158Kb / 20P
1.8/2.5/3.3 V LOW-JITTER, LOW-SKEW CLOCK BUFFER/LEVEL TRANSLATOR
logo
Pericom Semiconductor C...
PI6C2310 PERICOM-PI6C2310 Datasheet
138Kb / 5P
Low skew, low jitter, PLL clock buffer with divider or multiplier
logo
Fairchild Semiconductor
FXL2SD106 FAIRCHILD-FXL2SD106_11 Datasheet
294Kb / 11P
Low-Voltage Dual-Supply 6-Bit Voltage Translator with Auto-Direction Sensing
logo
Microsemi Corporation
ZL40260 MICROSEMI-ZL40260 Datasheet
882Kb / 21P
Low Skew, Low Additive Jitter 2 x10 LVPECL Fanout Buffer
September 2017
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com