| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
GWIXC1100BDT bảng dữ liệu(PDF) 103 Page - Intel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GWIXC1100BDT bảng dữ liệu(HTML) 103 Page - Intel Corporation |
|
103 / 134 page ![]() Intel® IXP42X Product Line of Network Processors and IXC1100 Control Plane Processor Datasheet March 2005 Document Number: 252479, Revision: 005 103 Figure 28. Intel® Multiplexed Write Mode EX_CLK EX_CS_N[0] EX_ADDR[23:0] 2-5 Cycles ALE Extended 1-4 Cycles 1-16 Cycles 1-4 Cycles 1-16 Cycles EX_ALE EX_WR_N Valid Address Trecov EX_DATA[15:0] Valid Data Tdval2valwrt Tale2addrhold Twrpulse Talepulse Tale2valcs T1 T2 T3 T4 T5 EX_IOWAIT_N Tdhold2afterwr Valid Address B3748-001 Intel ® Multiplexed Write Mode |