công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S71WS128JC0BAWTY3 bảng dữ liệu(PDF) 113 Page - SPANSION

tên linh kiện S71WS128JC0BAWTY3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Stacked Multi-Chip Product (MCP)
PDF  186 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPANSION [SPANSION]
Trang chủ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

S71WS128JC0BAWTY3 bảng dữ liệu(HTML) 113 Page - SPANSION

Back Button S71WS128JC0BAWTY3 Datasheet HTML 109Page - SPANSION S71WS128JC0BAWTY3 Datasheet HTML 110Page - SPANSION S71WS128JC0BAWTY3 Datasheet HTML 111Page - SPANSION S71WS128JC0BAWTY3 Datasheet HTML 112Page - SPANSION S71WS128JC0BAWTY3 Datasheet HTML 113Page - SPANSION S71WS128JC0BAWTY3 Datasheet HTML 114Page - SPANSION S71WS128JC0BAWTY3 Datasheet HTML 115Page - SPANSION S71WS128JC0BAWTY3 Datasheet HTML 116Page - SPANSION S71WS128JC0BAWTY3 Datasheet HTML 117Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 113 / 186 page
background image
August 19, 2005 S71WS-J_04_A2
S71WS-J Based MCPs
111
Pr elim inary
AC Characteristics
:DLW 6WDWH'HFRGLQJ$GGUHVVHV
A14, A13, A12 = “111”
⇒ Reserved
A14, A13, A12 = “110”
⇒ Reserved
A14, A13, A12 = “101”
⇒ 5 programmed, 7 total
A14, A13, A12 = “100”
⇒ 4 programmed, 6 total
A14, A13, A12 = “011”
⇒ 3 programmed, 5 total
A14, A13, A12 = “010”
⇒ 2 programmed, 4 total
A14, A13, A12 = “001”
⇒ 1 programmed, 3 total
A14, A13, A12 = “000”
⇒ 0 programmed, 2 total
1RWH )LJXUH DVVXPHVDGGUHVV'LVQRW DWDQDGGUHVVERXQGDU\DFWLYHFORFN HGJHLVULVLQJDQGZDLW VWDWH LV VHW WR³´
Figure 36.
Example of Wait States Insertion
Data
AVD#
OE#
CLK
12
3
4
5
D0
D1
01
6
2
7
3
total number of clock cycles
following addresses being latched
Rising edge of next clock cycle
following last wait state triggers
next burst data
number of clock cycles
programmed
45



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com