công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CMDA48 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Chicago Miniature Lamp,inc

tên linh kiện CMDA48
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power LED (2.5 Watt)
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CML [Chicago Miniature Lamp,inc]
Trang chủ  http://www.cml-it.com
Logo CML - Chicago Miniature Lamp,inc

CMDA48 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Chicago Miniature Lamp,inc

  CMDA48 Datasheet HTML 1Page - Chicago Miniature Lamp,inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 1 page
background image
Forward Current Characteristics
1. Forward Voltage vs. Forward Current, TA=25℃
80 0
70 0
60 0
P u re W h ite , W a rm W h ite , B lu e
G ree n
C ya n
50 0
40 0
30 0
20 0
10 0
0
0.0
0 .5
1.0
1 .5
2.0
2 .5
3 .0
3 .5
4 .0
Fo rw ard V oltage [V ]
80 0
70 0
Re d
Am b e r
60 0
50 0
40 0
30 0
20 0
10 0
0
0 .0
0 .5
1 .0
1 .5
2 .0
2 .5
3 .0
F orw ard V oltage [V ]
7
Americas
Europe
147 Central Avenue
Robert Bunsen Str. 1
Hackensack, NJ 07601
D-67098 Bad Durkheim
(201) 489-8989
+49 (6322) 9567-0
www.cml-it.com
www.cml-it.com



Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com