| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32U595QJ bảng dữ liệu(PDF) 153 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U595QJ bảng dữ liệu(HTML) 153 Page - STMicroelectronics |
|
153 / 377 page ![]() - - - - - - - G6 G14 - - - - - PI11 I/O FT_hv - HSPI1_IO10, EVENTOUT - - - - - - - - G8 G13 - - - - - PI12 I/O FT_hv - HSPI1_IO11, EVENTOUT - - - - - - - - L4 K9 - --- - VSS S - - - - - - -- - - - M1 - -- - - - VDD S - - - - -- - - - - -F7 F15 - - - - - PI13 I/O FT_hv - HSPI1_IO12, EVENTOUT - -- - - - - -F5 F14 - - - - - PI14 I/O FT_hv - HSPI1_IO13, EVENTOUT - - - - - - - - E8 F13 - - - - - PI15 I/O FT_hv - HSPI1_IO14, EVENTOUT - - - - - - - - E6 E15 - - - - - PJ0 I/O FT_hv - I2C5_SMBA, HSPI1_IO15, EVENTOUT - - - - - - - - M3 L10 - - - - - VSS S - - - - - - -- - - - N2 - -- - - - VDD S - - - - - - - - - - -- G4 - --- - PJ1 I/O FT_fhv - I2C5_SDA, EVENTOUT - - - - - - - -- D2 - --- - PJ2 I/O FT_fhv - I2C5_SCL, EVENTOUT - Table 26. STM32U59xxx pin/ball definitions(1) (continued) (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |