| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32U595QJ bảng dữ liệu(PDF) 147 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U595QJ bảng dữ liệu(HTML) 147 Page - STMicroelectronics |
|
147 / 377 page ![]() - 96 A4 139 B10 F8 D5 C20 C5 62 96 A4 140 D5 PB9 I/O FT_f - IR_OUT, TIM4_CH4, SAI1_D2, I2C1_SDA, SPI2_NSS, SDMMC1_CDIR, FDCAN1_TX(boot), DCMI_D7/PSSI_D7, SDMMC2_D5, SDMMC1_D5, SAI1_FS_A, TIM17_CH1, EVENTOUT - - 97 C4 140 M10 H8 D4 A20 A2 - 97 C4 141 D4 PE0 I/O FT_h - TIM4_ETR, USART6_RX, LCD_HSYNC, DCMI_D2/PSSI_D2, LPGPIO1_P13, FMC_NBL0, TIM16_CH1, EVENTOUT - - - A3 141 K10 E9 C4 B21 B3 - 98 A3 142 C4 PE1 I/O FT_h - USART6_TX, LCD_VSYNC, DCMI_D3/PSSI_D3, FMC_NBL1, TIM17_CH1, EVENTOUT - - - - - - - -- -- --- A4 VCAP S - - - - 62 98 B4 142 A11 B10 A4 A22 E6 - - - - - VDD11 S - - - - Table 26. STM32U59xxx pin/ball definitions(1) (continued) (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |