| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32U595QJ bảng dữ liệu(PDF) 129 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U595QJ bảng dữ liệu(HTML) 129 Page - STMicroelectronics |
|
129 / 377 page ![]() - - - - - G13 - F25 G2 - - - - - DSI_D0N I/O DSI - - - - - - - - K12 - E24 G6 - - - - - VSSDSI S - - - - - - - - - - - H23 H6 - - - - - VSSDSI S - - - - - - - - - J13 - G26 H1 - - - - - DSI_CKP I/O DSI - - - - - - - - L13 - H25 J1 - - - - - DSI_CKN I/O DSI - - - - - - - - N13 - J26 K2 - - - - - DSI_D1P I/O DSI - - - - - - - - R13 - K25 K1 - - - - - DSI_D1N I/O DSI - - - - - - - - P12 - F23 H2 - - - - - VSSDSI S - - - - - - - - - - - - J2 - - - - - VSSDSI S - - - - - 55 L12 77 W1 W3 L12 P9 N13 - 55 L12 77 L12 PD8 I/O FT_h - USART3_TX, LCD_R3, DCMI_HSYNC/PSSI_D E, FMC_D13, EVENTOUT - - 56 J10 78 V2 U3 L13 P7 P15 - 56 J10 78 L13 PD9 I/O FT_h - LPTIM2_IN2, USART3_RX, LCD_R4, DCMI_PIXCLK/PSSI_P DCK, FMC_D14, SAI2_MCLK_A, LPTIM3_IN1, EVENTOUT - Table 26. STM32U59xxx pin/ball definitions(1) (continued) (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |