| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32U545CE bảng dữ liệu(PDF) 116 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U545CE bảng dữ liệu(HTML) 116 Page - STMicroelectronics |
|
116 / 283 page ![]() 41 A7 57 D4 D11 91 B5 41 57 C4 91 C5 PB5 I/O FT_hav - LPTIM1_IN1, TIM3_CH2, OCTOSPI1_NCLK, I2C1_SMBA, SPI1_MOSI, SPI3_MOSI(boot), USART1_CK, UART5_CTS, TSC_G2_IO2, DCMI_D10/PSSI_D10, SAI1_SD_B, TIM16_BKIN, EVENTOUT WKUP6 42 C7 58 A4 B11 92 A5 42 58 D3 92 B5 PB6 I/O FT_fa - LPTIM1_ETR, TIM4_CH1, TIM8_BKIN2, I2C1_SCL(boot), I2C4_SCL, USART1_TX, TSC_G2_IO3, DCMI_D5/PSSI_D5, SAI1_FS_B, TIM16_CH1N, EVENTOUT COMP1_INP6, WKUP3 43 D8 59 D3 D13 93 A4 43 59 C3 93 B4 PB7 I/O FT_fhav - LPTIM1_IN2, TIM4_CH2, TIM8_BKIN, I2C1_SDA(boot), I2C4_SDA, USART1_RX, UART4_CTS, TSC_G2_IO4, DCMI_VSYNC/PSSI_RDY, TIM17_CH1N, EVENTOUT PVD_IN, WKUP4 44 B8 60 A3 A12 94 A3 44 60 B4 94 A4 PH3-BOOT0 I/O FT - EVENTOUT BOOT0 45 A9 61 C3 C12 95 B4 45 61 B3 95 A3 PB8 I/O FT_fh - TIM4_CH3, SAI1_CK1, I2C1_SCL, MDF1_CCK0, SPI3_RDY, SDMMC1_CKIN, FDCAN1_RX(boot), DCMI_D6/PSSI_D6, SDMMC1_D4, SAI1_MCLK_A, TIM16_CH1, EVENTOUT WKUP5 Table 27. STM32U545xx pin/ball definitions(1) (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |