| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32U545CE bảng dữ liệu(PDF) 111 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U545CE bảng dữ liệu(HTML) 111 Page - STMicroelectronics |
|
111 / 283 page ![]() - - 40 D8 - 66 F11 - 40 D8 66 D12 PC9 I/O FT_ha - TRACED0, TIM8_BKIN2, TIM3_CH4, TIM8_CH4, DCMI_D3/PSSI_D3, TSC_G4_IO4, USB_NOE, SDMMC1_D1, LPTIM3_CH2, EVENTOUT - 29 E5 41 D7 E4 67 F12 29 41 D7 67 D11 PA8 I/O FT_hv - MCO, TIM1_CH1, SAI1_CK2, SPI1_RDY, USART1_CK, USB_SOF, TRACECLK, SAI1_SCK_A, LPTIM2_CH1, EVENTOUT - 30 D2 42 D6 F9 68 E11 30 42 C7 68 D10 PA9 I/O FT - TIM1_CH2, SPI2_SCK, DCMI_D0/PSSI_D0, USART1_TX(boot), SAI1_FS_A, TIM15_BKIN, EVENTOUT - 31 D4 43 D5 E6 69 E12 31 43 C6 69 C12 PA10 I/O FT - CRS_SYNC, TIM1_CH3, LPTIM2_IN2, SAI1_D1, DCMI_D1/PSSI_D1, USART1_RX(boot), SAI1_SD_A, TIM17_BKIN, EVENTOUT - 32 C1 44 C8 C2 70 D12 32 44 C8 70 B12 PA11 I/O FT_u - TIM1_CH4, TIM1_BKIN2, SPI1_MISO, USART1_CTS, FDCAN1_RX, USB_DM(boot), EVENTOUT - Table 27. STM32U545xx pin/ball definitions(1) (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |