công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32U535CB bảng dữ liệu(PDF) 228 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32U535CB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M33 MCUTrustZone®FPU,240 DMIPS, up to 512 KB flash memory, 274 KB SRAM
PDF  278 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32U535CB bảng dữ liệu(HTML) 228 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32U535CB Datasheet HTML 224Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 225Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 226Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 227Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 228Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 229Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 230Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 231Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 232Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 228 / 278 page
background image
Electrical characteristics
STM32U535xx
228/278
DS14217 Rev 1
5.3.24
Voltage reference buffer characteristics
Table 113. VREFBUF characteristics(1)
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
VDDA
Analog supply
voltage
Normal mode
VRS = 000
1.8
-
3.6
V
VRS = 001
2.1
-
VRS = 010
2.4
-
VRS = 011
2.8
-
Degraded
mode(2)
VRS = 000
1.62
-1.8
VRS = 001
-
2.1
VRS = 010
-
2.4
VRS = 011
-
2.8
VREFBUF
_OUT
(3)
Voltage reference
buffer output
Normal mode at
VDDA = 3 V,
TJ = 30 °C,
Iload = 10 µA
VRS = 000
1.496
1.5
1.504
VRS = 001
1.795
1.8
1.805
VRS = 010
2.042
2.048
2.054
VRS = 011
2.493
2.5
2.507
Degraded
mode(2)
VRS = 000
Min (VDDA - 0.15
;1.496)
-1.504
VRS = 001
Min (VDDA - 0.15
;1.795)
-1.805
VRS = 010
Min (VDDA - 0.15
;2.042)
-2.054
VRS = 011
Min (VDDA - 0.15
;2.493)
-2.507
TRIM
Trim step
-
0.1
0.175
0.25
%
CL
Load capacitor(4)
-
0.5
1.10
1.50
µF
esr
CL equivalent serial
resistor
--
-
2
Ω
Iload
Static load current
-
-
-
4
mA
RPD
Pull-down resistance
-
-
-
400
Ω
Iline_reg Line regulation
VDDAmin ≤ VDDA ≤ 3.6 V,
Normal mode,
500 µA ≤ Iload ≤ 4 mA
±0.016
±0.033
±0.053
%
Iload_reg Load regulation(5)
Normal mode,
500 μA ≤ Iload ≤ 4 mA
-50
400
ppm/
mA
TCoeff
Temperature
coefficient
–40 °C < TJ < +130 °C
-
-
Tcoeff_vrefint
+ 50
ppm/
°C
PSRR
Power supply
rejection
DC
-
65
-
dB
100 kHz
-
30
-



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com