công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32U535CB bảng dữ liệu(PDF) 220 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32U535CB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M33 MCUTrustZone®FPU,240 DMIPS, up to 512 KB flash memory, 274 KB SRAM
PDF  278 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32U535CB bảng dữ liệu(HTML) 220 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32U535CB Datasheet HTML 216Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 217Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 218Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 219Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 220Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 221Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 222Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 223Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 224Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 220 / 278 page
background image
Electrical characteristics
STM32U535xx
220/278
DS14217 Rev 1
The maximum value of RAIN can be found in the table below.
Table 105. Maximum RAIN for 12-bit ADC4(1)(2)(3)
Resolution
RAIN max (Ω)
Sampling time [ns]
Sampling cycle at 35 MHz
Sampling cycle at 55 MHz
12 bits
47
276
12.5
19.5
68
288
100
306
150
336
220
377
19.5
39.5
330
442
470
526
680
650
39.5
1000
840
79.5
1500
1134
2200
1643
79.5
814.5
3300
2395
814.5
4700
3342
6800
4754
10000
6840
15000
9967
22000
14068
33000
19933
N/A
10 bits
47
86
3.5
7.5
68
90
100
95
150
108
7.5
220
116
330
136
470
161
12.5
680
212
1000
276
12.5
19.5
1500
376
19.5
39.5
2200
516
79.5
3300
735
39.5
4700
1012
6800
1423
79.5
814.5



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com